công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL28236 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL28236
Giải thích chi tiết về linh kiện  5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL28236 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  ISL28236 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL28236 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL28236 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL28236 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL28236 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL28236 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL28236 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL28236 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL28236 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
ISL28236
FN6921 Rev 2.00
Page 2 of 15
July 24, 2014
Pin Configurations
ISL28236
(8 LD SOIC)
TOP VIEW
ISL28236
(8 LD MSOP)
TOP VIEW
Pin Descriptions
ISL28236
(8 Ld SOIC)
ISL28236
(8 Ld MSOP)
PIN NAME
FUNCTION
EQUIVALENT CIRCUIT
2
2
IN-_A
inverting input
Circuit 1
6
6
IN-_B
3
3
IN+_A
Non-inverting input
See Circuit 1
5
5
IN+_B
4
4
V-
Negative supply
Circuit 2
11
OUT_A
Output
Circuit 3
77
OUT_B
8
8
V+
Positive supply
See Circuit 2
1
2
3
4
8
7
6
5
OUT_A
IN-_A
IN+_A
V+
OUT_B
IN-_B
V-
IN+_B
+
-
+-
1
2
3
4
8
7
6
5
OUT_A
IN-_A
IN+_A
V+
OUT_B
IN-_B
V-
IN+_B
+
-
+-
IN+
IN-
V+
V-
V+
V-
CAPACITIVELY
COUPLED
ESD CLAMP
V+
V-
OUT


Số phần tương tự - ISL28236

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28236 INTERSIL-ISL28236 Datasheet
715Kb / 13P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
ISL28236 INTERSIL-ISL28236 Datasheet
694Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
July 24, 2014
ISL28236FBZ INTERSIL-ISL28236FBZ Datasheet
715Kb / 13P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
ISL28236FBZ INTERSIL-ISL28236FBZ Datasheet
694Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
July 24, 2014
ISL28236FBZ-T7 INTERSIL-ISL28236FBZ-T7 Datasheet
715Kb / 13P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
More results

Mô tả tương tự - ISL28236

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28236FBZ INTERSIL-ISL28236FBZ Datasheet
694Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
July 24, 2014
ISL28236 INTERSIL-ISL28236 Datasheet
715Kb / 13P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
ISL28146_0806 INTERSIL-ISL28146_0806 Datasheet
820Kb / 16P
   5MHz, Single and Dual Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
ISL28146 INTERSIL-ISL28146 Datasheet
778Kb / 15P
   5MHz, Single and Dual Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
ISL28136 INTERSIL-ISL28136 Datasheet
767Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output RRIO Op Amp
ISL28136 INTERSIL-ISL28136_11 Datasheet
957Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
logo
Renesas Technology Corp
ISL28136 RENESAS-ISL28136 Datasheet
1,000Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
logo
Linear Technology
LT1218 LINER-LT1218_15 Datasheet
327Kb / 16P
   Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
LT1218 LINER-LT1218 Datasheet
375Kb / 16P
   Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
LT1219 LINER-LT1219_15 Datasheet
327Kb / 16P
   Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com