công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBSG72A bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBSG72A
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V/3.3V SiGe Differential 2 X 2 Crosspoint Switch with Output Level Select
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBSG72A bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button NBSG72A Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NBSG72A Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NBSG72A Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NBSG72A Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor NBSG72A Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor NBSG72A Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor NBSG72A Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor NBSG72A Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor NBSG72A Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
NBSG72A
http://onsemi.com
11
Figure 8. Eye Diagram at 3.2 Gb/s
(VCC − VEE = 3.3 V, OLS = FLOAT @ 255C with input pattern of 231−1 PRBS, 5000 Waveforms)
X = 60 ps/div
Device Jitter = 6.8 ps
Total System Jitter = 17.2 ps
Input Generator Jitter = 10 ps
Figure 9. Eye Diagram at 7 GBit/s
(VCC − VEE = 3.3 V, OLS = FLOAT @ 255C with input pattern of 231−1 PRBS, 5000 Waveforms)
X = 21 ps/div
Total System Jitter = 17.2 ps
Input Generator Jitter = 10 ps
Device Jitter = 7.2 ps
−700
−600
−500
−400
−300
−200
−100
0
100
200
300
Figure 10. Typical OLS Input Current vs. OLS Input Voltage
(VCC − VEE = 3.3 V @ 255C)
VOLS (mV)
VEE
VCC
VCC − 400
VCC − 800
VCC − 1200


Số phần tương tự - NBSG72A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBSG72A ONSEMI-NBSG72A Datasheet
671Kb / 14P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 2 x 2 Crosspoint Switch with Output Level Select
November, 2006 ??Rev. 5
NBSG72AMN ONSEMI-NBSG72AMN Datasheet
671Kb / 14P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 2 x 2 Crosspoint Switch with Output Level Select
November, 2006 ??Rev. 5
NBSG72AMN ONSEMI-NBSG72AMN Datasheet
658Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V SiGe Differential 2 x 2 Crosspoint Switch with Output Level Selec
June, 2014 ??Rev. 8
NBSG72AMNEVB ONSEMI-NBSG72AMNEVB Datasheet
671Kb / 14P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 2 x 2 Crosspoint Switch with Output Level Select
November, 2006 ??Rev. 5
NBSG72AMNEVB ONSEMI-NBSG72AMNEVB Datasheet
658Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V SiGe Differential 2 x 2 Crosspoint Switch with Output Level Select
June, 2014 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - NBSG72A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBSG72A ONSEMI-NBSG72A_06 Datasheet
671Kb / 14P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 2 x 2 Crosspoint Switch with Output Level Select
November, 2006 ??Rev. 5
NBSG72AMNEVB ONSEMI-NBSG72AMNEVB Datasheet
658Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V SiGe Differential 2 x 2 Crosspoint Switch with Output Level Select
June, 2014 ??Rev. 8
NB6L72 ONSEMI-NB6L72_09 Datasheet
140Kb / 11P
   2.5V / 3.3V Differential 2 X 2 Crosspoint Switch with LVPECL Outputs
April, 2008 - Rev. 4
NB6L72M ONSEMI-NB6L72M Datasheet
149Kb / 10P
   2.5V / 3.3V Differential 2 X 2 Crosspoint Switch with CML Outputs
December, 2006 ??Rev. 0
NB6L72M ONSEMI-NB6L72M_07 Datasheet
149Kb / 10P
   2.5V / 3.3V Differential 2 X 2 Crosspoint Switch with CML Outputs
January, 2007 ??Rev. 1
NBSG86A ONSEMI-NBSG86A_06 Datasheet
143Kb / 14P
   2.5V/3.3V SiGe Differential Smart Gate with Output Level Select
July, 2006 ??Rev. 10
NB6L72 ONSEMI-NB6L72 Datasheet
149Kb / 10P
   2.5V / 3.3V Differential 2 X 2 Crosspoint Switch with LVPECL Outputs
December, 2006 ??Rev. 0
NBSG86ABA ONSEMI-NBSG86ABA Datasheet
113Kb / 14P
   2.5V/3.3V SiGe Differential Smart Gate with Output Level Select
May, 2004 ??Rev. 8
NBSG86A ONSEMI-NBSG86A_14 Datasheet
137Kb / 17P
   2.5V/3.3V SiGe Differential Smart Gate with Output Level Select
June, 2014 ??Rev. 19
NBSG72AMN ONSEMI-NBSG72AMN_14 Datasheet
658Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V SiGe Differential 2 x 2 Crosspoint Switch with Output Level Selec
June, 2014 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com