công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-E63B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-E63B
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-4 package
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E63B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-E63B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
LS E63B, LA E63B, LO E63B, LY E63B
2003-06-02
9
Durchlassstrom
I
F = f (VF)
Forward Current
T
A = 25 °C
Maximal zulässiger Durchlassstrom
I
F = f (T)
Max. Permissible Forward Current
Relative Lichtstärke
I
V/IV(50 mA) = f (IF)
Relative Luminous Intensity
T
A = 25 °C
Relative Lichtstärke
I
V/IV(25 °C) = f (TA)
Relative Luminous Intensity
I
F = 50 mA
OHL00590
10
-2
10
-1
10
0
10
1
F
V
10
2
F
I
mA
2.3
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
V 2.5
OHL01413
0
0
20
40
60
80 ˚C 100
T
I
F
20
40
60
80
mA
A
T
S
T
temp. ambient
temp. solder point
A
S
Τ
Τ
10
30
70
50
V
V (50 mA)
10 -1
0
10
10 12
10
mA
10 -3
5
OHL00595
F
I
5
-2
10
5
-1
10
0
10
1
10
I
I
55
yellow
super-red,
amber,
orange
OHL00740
0
-40
˚C
T
(25 ˚C)
I
V
I
V
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
2.0
-20
0
20
40
60
100


Số phần tương tự - LA-E63B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-E63B OSRAM-LA-E63B Datasheet
381Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LA-E63B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-E67B OSRAM-LS-E67B Datasheet
184Kb / 14P
   white P-LCC-4 package
LBLTLVE67C OSRAM-LBLTLVE67C Datasheet
188Kb / 15P
   white P-LCC-4 package
LMW-G5AP OSRAM-LMW-G5AP Datasheet
396Kb / 17P
   white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LS-E65F OSRAM-LS-E65F Datasheet
344Kb / 19P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LOGT671 OSRAM-LOGT671 Datasheet
529Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAYT67F OSRAM-LAYT67F Datasheet
254Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com