công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-T676 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LB-T676
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-T676 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LB-T676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
LB T676
2007-01-18
3
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
T
op
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
T
stg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
T
j
+ 100
°C
Durchlassstrom
Forward current
(
T
A=25°C)
I
F
20
mA
Stoßstrom
Surge current
t
10 µs, D = 0.005, T
A=25°C
I
FM
0.2
A
Sperrspannung
3) Seite 15
Reverse voltage
3) page 15
(
T
A=25°C)
V
R
5
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(
T
A=25°C)
P
tot
90
mW
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung
4) Seite 15
Junction/air
4) page 15
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
R
th JA
R
th JS
500
280
K/W
K/W


Số phần tương tự - LB-T676

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LB-T673 OSRAM-LB-T673 Datasheet
636Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LB-T67C OSRAM-LB-T67C Datasheet
589Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LB-T676

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LST656 OSRAM-LST656 Datasheet
533Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T656 OSRAM-LS-T656 Datasheet
533Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T656 OSRAM-LG-T656 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T676 OSRAM-LS-T676 Datasheet
569Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LBT68C OSRAM-LBT68C Datasheet
444Kb / 16P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T67F OSRAM-LS-T67F Datasheet
579Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T67K OSRAM-LG-T67K Datasheet
581Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LA-G67F OSRAM-LA-G67F Datasheet
429Kb / 15P
   white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com