công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-P4SG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LB-P4SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear silicone resin
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-P4SG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LB-P4SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
Version 2.2
LB P4SG
2015-04-30
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 100
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
T
stg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
3 ... 20
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
I
FM
200
mA
Reverse voltage 2) page 21
Sperrspannung 2) Seite 21
(T
S = 25 °C)
V
R
5
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)
V
ESD
2
kV


Số phần tương tự - LB-P4SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LB-1001 ETC2-LB-1001 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
LB-1002 ETC2-LB-1002 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
LB-1003 ETC2-LB-1003 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
LB-1004 ETC2-LB-1004 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
LB-1005 ETC2-LB-1005 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
More results

Mô tả tương tự - LB-P4SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LCW-G6CP OSRAM-LCW-G6CP Datasheet
805Kb / 28P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LB-A6SG OSRAM-LB-A6SG Datasheet
269Kb / 16P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LR-G6SP OSRAM-LR-G6SP Datasheet
958Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LT-P4SG OSRAM-LT-P4SG Datasheet
597Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LCWG6CP OSRAM-LCWG6CP Datasheet
805Kb / 28P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LS-G6SP OSRAM-LS-G6SP Datasheet
958Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LT-G6SP OSRAM-LT-G6SP Datasheet
663Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LW-G6CP OSRAM-LW-G6CP Datasheet
674Kb / 23P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LUW-GVCP OSRAM-LUW-GVCP Datasheet
670Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LY-G6SP OSRAM-LY-G6SP Datasheet
611Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com