công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-P4SG bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LB-P4SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear silicone resin
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-P4SG bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-P4SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LB-P4SG Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
2015-04-30
10
Version 2.2
LB P4SG
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C
OHL02567
0
0
I
mA
F
˚C
T
temp. ambient
temp. solder point
T
T
S
A
A
T
TS
5
10
15
20
25
20
40
60
80
100
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
F
I
A
P
t
=
D
T
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL02565
T
t
P
IF
0.02
0.5
0.2
0.05
0.1
D =
0.005
0.01
1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
F
I
A
P
t
=
D
T
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL02566
T
t
P
IF
0.02
0.5
0.2
0.05
0.1
D =
0.005
0.01
1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


Số phần tương tự - LB-P4SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LB-1001 ETC2-LB-1001 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
LB-1002 ETC2-LB-1002 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
LB-1003 ETC2-LB-1003 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
LB-1004 ETC2-LB-1004 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
LB-1005 ETC2-LB-1005 Datasheet
1Mb / 2P
   Stripmaster Wire Stripper Blade Set for 45-092 Wire Stripper
More results

Mô tả tương tự - LB-P4SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LCW-G6CP OSRAM-LCW-G6CP Datasheet
805Kb / 28P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LB-A6SG OSRAM-LB-A6SG Datasheet
269Kb / 16P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LR-G6SP OSRAM-LR-G6SP Datasheet
958Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LT-P4SG OSRAM-LT-P4SG Datasheet
597Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LCWG6CP OSRAM-LCWG6CP Datasheet
805Kb / 28P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LS-G6SP OSRAM-LS-G6SP Datasheet
958Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LT-G6SP OSRAM-LT-G6SP Datasheet
663Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LW-G6CP OSRAM-LW-G6CP Datasheet
674Kb / 23P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LUW-GVCP OSRAM-LUW-GVCP Datasheet
670Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
LY-G6SP OSRAM-LY-G6SP Datasheet
611Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com