công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-T67D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-T67D
Giải thích chi tiết về linh kiện  white PLCC-2 package, colorless clear resin
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-T67D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-T67D Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-T67D Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-T67D Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-T67D Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-T67D Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-T67D Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-T67D Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-T67D Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-T67D Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
Version 1.1
LA T67D
2012-03-12
9
Max. Permissible Forward Current
Maximal zulässiger Durchlassstrom
I
F = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
Duty cycle D = parameter, T
A = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
Duty cycle D = parameter, T
A = 85 °C
7D30
0
20
40
60
80
100
TA [°C]
0
5
10
15
20
25
30
IF [mA]
: TA


Số phần tương tự - LA-T67D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-T676 OSRAM-LA-T676 Datasheet
1,008Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LA-T67F OSRAM-LA-T67F Datasheet
493Kb / 20P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LA-T67F OSRAM-LA-T67F Datasheet
579Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LA-T67D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LG-T670 OSRAM-LG-T670 Datasheet
442Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LO-T676 OSRAM-LO-T676 Datasheet
477Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LS-T679 OSRAM-LS-T679 Datasheet
439Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LT-T67C OSRAM-LT-T67C Datasheet
606Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LP-T67F OSRAM-LP-T67F Datasheet
985Kb / 20P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LG-T679 OSRAM-LG-T679 Datasheet
440Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LY-T67K OSRAM-LY-T67K Datasheet
444Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LY-T676 OSRAM-LY-T676 Datasheet
990Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LY-T679 OSRAM-LY-T679 Datasheet
440Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LT-TTSD OSRAM-LT-TTSD Datasheet
737Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LG-T676 OSRAM-LG-T676 Datasheet
536Kb / 21P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com