công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-P476 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-P476
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear resin
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-P476 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-P476 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
2015-01-19
8
Version 1.0
LA P476
Forward Current 7) page 20 , 8) page 20
Durchlassstrom 7) Seite 20 , 8) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 20 , 8) page 20
Relative Lichtstärke 7) Seite 20 , 8) Seite 20
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 20
Relative Lichtstärke 7) Seite 20
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20 mA
LA P476
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
VF [V]
1
2
3
4
5
10
20
30
IF [mA]
: amber
LA P476
1
2
3
4 5
10
20
30
IF [mA]
0,05
0,1
0,5
1
IV
IV(20mA)
: amber
LA P476
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Iv
Iv(25°C)
: amber


Số phần tương tự - LA-P476

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-P47B OSRAM-LA-P47B Datasheet
490Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
LA-P47F OSRAM-LA-P47F Datasheet
491Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LA-P476

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LSGT677 OSRAM-LSGT677 Datasheet
392Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LSM47K OSRAM-LSM47K Datasheet
456Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LP-M676 OSRAM-LP-M676 Datasheet
502Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
LS-P47F OSRAM-LS-P47F Datasheet
522Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LT-Y8SG OSRAM-LT-Y8SG Datasheet
536Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LG-M670 OSRAM-LG-M670 Datasheet
478Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com