công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-P47B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-P47B
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear resin
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-P47B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LA-P47B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-P47B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-P47B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-P47B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-P47B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-P47B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-P47B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-P47B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-P47B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
2013-07-29
4
Version 1.0
LA P47B
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 30 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λpeak
624
nm
Dominant Wavelength 3)page 19
Dominantwellenlänge 3) Seite 19
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
612
617
624
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% Irel max
(typ.)
Δλ
18
nm
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
120
°
Forward voltage 4) page 19
Durchlassspannung 4)Seite 19
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
1.80
2.10
2.40
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 12 V)
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
μA
µA
Temperature coefficient of λpeak
Temperaturkoeffizient von λpeak
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCλpeak
0.15
nm/K
Temperature coefficient of λdom
Temperaturkoeffizient von λdom
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCλdom
0.07
nm/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCV
-3.70
mV/K
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 19 , 6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht /
Umgebung 5) Seite 19 , 6) Seite 19
(max.)
Rth JA real
420
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 19
(max.)
Rth JS real
200
K/W
Note: Individual forward voltage groups see next page
Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite


Số phần tương tự - LA-P47B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-P476 OSRAM-LA-P476 Datasheet
601Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LA-P47F OSRAM-LA-P47F Datasheet
491Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LA-P47B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LSGT677 OSRAM-LSGT677 Datasheet
392Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LSM47K OSRAM-LSM47K Datasheet
456Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LP-M676 OSRAM-LP-M676 Datasheet
502Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
LS-P47F OSRAM-LS-P47F Datasheet
522Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LT-Y8SG OSRAM-LT-Y8SG Datasheet
536Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LG-M670 OSRAM-LG-M670 Datasheet
478Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com