công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-543B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-543B
Giải thích chi tiết về linh kiện  colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-543B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-543B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
LA 543B, LO 543B, LY 543B
2005-03-02
11
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Wellenlöten (TTW)
(nach CECC 00802)
TTW Soldering
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
0
0
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
300
T
t
C
s
235 C
10 s
C
... 260
1. Welle
1. wave
2. Welle
2. wave
5 K/s
2 K/s
ca 200 K/s
CC
... 130
100
2 K/s
Zwangskühlung
forced cooling
Normalkurve
standard curve
Grenzkurven
limit curves


Số phần tương tự - LA-543B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LA-5-100 ETC2-LA-5-100 Datasheet
117Kb / 1P
   TYPE LA 5 through 150 Amperes
LA-5-100 ETC2-LA-5-100 Datasheet
117Kb / 1P
   DC Ammeter Shunts
LA-5-50 ETC2-LA-5-50 Datasheet
117Kb / 1P
   TYPE LA 5 through 150 Amperes
LA-5-50 ETC2-LA-5-50 Datasheet
117Kb / 1P
   DC Ammeter Shunts
LA-50-100 ETC2-LA-50-100 Datasheet
117Kb / 1P
   TYPE LA 5 through 150 Amperes
More results

Mô tả tương tự - LA-543B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-5436 OSRAM-LS-5436 Datasheet
347Kb / 13P
   colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
LB-543C OSRAM-LB-543C Datasheet
253Kb / 15P
   colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
LW-3333 OSRAM-LW-3333 Datasheet
349Kb / 13P
   colorless, clear 3 mm (T1) package
LB543C OSRAM-LB543C Datasheet
253Kb / 15P
   colorless, clear 5 mm package
LW541C OSRAM-LW541C Datasheet
499Kb / 14P
   colorless, clear 5 mm package
LA543B OSRAM-LA543B Datasheet
340Kb / 13P
   colorless, clear 5 mm package
LS5436 OSRAM-LS5436 Datasheet
347Kb / 13P
   colorless, clear 5 mm package
LW-541C OSRAM-LW-541C Datasheet
499Kb / 14P
   colorless, clear 5 mm (T1쩐) package
LSK376 OSRAM-LSK376 Datasheet
473Kb / 12P
   colorless, clear 3 mm (T1) package with specially shaped lens
LPK376 OSRAM-LPK376 Datasheet
307Kb / 12P
   colorless, clear 3 mm (T1) package with specially shaped lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com