công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-E67B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-E67B
Giải thích chi tiết về linh kiện  white PLCC-4 package, colorless clear resin
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E67B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LA-E67B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-E67B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-E67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-E67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-E67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Version 1.0
LA E67B
2013-05-08
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 18
Durchlassspannungsgruppen 4)Seite 18
Dominant Wavelength Groups 3) page 18
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18
Group
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Flux 7) page 18
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 18
Lichtstärke 1) Seite 18
Lichtstrom 7) Seite 18
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
T2
355
450
1210
U1
450
560
1520
U2
560
710
1910
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
AA
1120
1400
3780
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
3A
1.90
2.05
3B
2.05
2.20
4A
2.20
2.35
4B
2.35
2.50
Group
amber
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
612
616
3
616
620
4
620
624
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.


Số phần tương tự - LA-E67B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-E67B OSRAM-LA-E67B Datasheet
184Kb / 14P
   white P-LCC-4 package
More results

Mô tả tương tự - LA-E67B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-E63B OSRAM-LA-E63B Datasheet
381Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E67F OSRAM-LS-E67F Datasheet
439Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LT-E63C OSRAM-LT-E63C Datasheet
647Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65F OSRAM-LY-E65F Datasheet
548Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-E65B OSRAM-LA-E65B Datasheet
532Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65B OSRAM-LY-E65B Datasheet
534Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T67K OSRAM-LSG-T67K Datasheet
550Kb / 18P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E63F OSRAM-LS-E63F Datasheet
378Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LO-E67F OSRAM-LO-E67F Datasheet
445Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-ETSF OSRAM-LA-ETSF Datasheet
612Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E67F OSRAM-LY-E67F Datasheet
475Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com