công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-E63B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-E63B
Giải thích chi tiết về linh kiện  white PLCC-4 package, colorless clear resin
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E63B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-E63B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
2016-06-02
10
Version 1.1
LA E63B
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 85 °C
OHL01413
0
0
20
40
60
80 ˚C 100
T
I
F
20
40
60
80
mA
A
T
S
T
temp. ambient
temp. solder point
A
S
Τ
Τ
10
30
70
50
OHL01505
F
I
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
A
p
t
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
0.005
0.05
0.5
s
OHL01506
F
I
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
A
p
t
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
0.005
0.05
0.5
s


Số phần tương tự - LA-E63B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-E63B OSRAM-LA-E63B Datasheet
205Kb / 16P
   white P-LCC-4 package
More results

Mô tả tương tự - LA-E63B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-E67F OSRAM-LS-E67F Datasheet
439Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LT-E63C OSRAM-LT-E63C Datasheet
647Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65F OSRAM-LY-E65F Datasheet
548Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-E65B OSRAM-LA-E65B Datasheet
532Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65B OSRAM-LY-E65B Datasheet
534Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T67K OSRAM-LSG-T67K Datasheet
550Kb / 18P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E63F OSRAM-LS-E63F Datasheet
378Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LO-E67F OSRAM-LO-E67F Datasheet
445Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-ETSF OSRAM-LA-ETSF Datasheet
612Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E67F OSRAM-LY-E67F Datasheet
475Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com