công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-E63B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-E63B
Giải thích chi tiết về linh kiện  white PLCC-4 package, colorless clear resin
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E63B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-E63B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-E63B Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
Version 1.1
LA E63B
2016-06-02
9
Forward Current 7) page 20 , 8) page 20
Durchlassstrom 7) Seite 20 , 8) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Partial Flux 7) page 20 , 8) page 20
Relativer Partieller Lichtfluss 7) Seite 20 , 8) Seite 20
EV/EV(50 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Relative Partial Flux 7) page 20
Relativer Partieller Lichtfluss 7) Seite 20
EV/EV(25 °C) = f(Tj); IF = 50 mA
OHL00590
10
-2
10
-1
10
0
10
1
F
V
10
2
F
I
mA
2.3
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
V 2.5
OHL10595
10
10
10
-2
0
10
-1
10 1
mA
F
I
V (50 mA)
E
10
1
10
0
V
E
2
OHL20740
0
-40
˚C
T
(25 ˚C)
V
V
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
2.0
-20
0
20
40
60
100
j
E
E


Số phần tương tự - LA-E63B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-E63B OSRAM-LA-E63B Datasheet
205Kb / 16P
   white P-LCC-4 package
More results

Mô tả tương tự - LA-E63B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-E67F OSRAM-LS-E67F Datasheet
439Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LT-E63C OSRAM-LT-E63C Datasheet
647Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65F OSRAM-LY-E65F Datasheet
548Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-E65B OSRAM-LA-E65B Datasheet
532Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65B OSRAM-LY-E65B Datasheet
534Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T67K OSRAM-LSG-T67K Datasheet
550Kb / 18P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E63F OSRAM-LS-E63F Datasheet
378Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LO-E67F OSRAM-LO-E67F Datasheet
445Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-ETSF OSRAM-LA-ETSF Datasheet
612Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E67F OSRAM-LY-E67F Datasheet
475Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com