công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-A67F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-A67F
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear resin
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-A67F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-A67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-A67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-A67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-A67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-A67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-A67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-A67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-A67F Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-A67F Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
Version 1.3
LA A67F
2017-05-11
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 20
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 20
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 30 mA
Radiation Characteristics 7) page 20
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 20
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
OHL02654
400
0
20
40
60
80
100
450
500
550
600
650
700
nm
%
λ
Vλ
yellow
orange
amber
super-red
red
rel
Ι
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚


Số phần tương tự - LA-A67F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-A676 OSRAM-LA-A676 Datasheet
448Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
LA-A676 OSRAM-LA-A676 Datasheet
194Kb / 14P
   white SMT package
More results

Mô tả tương tự - LA-A67F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LSGT677 OSRAM-LSGT677 Datasheet
392Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LSM47K OSRAM-LSM47K Datasheet
456Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LP-M676 OSRAM-LP-M676 Datasheet
502Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
LS-P47F OSRAM-LS-P47F Datasheet
522Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LT-Y8SG OSRAM-LT-Y8SG Datasheet
536Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LG-M670 OSRAM-LG-M670 Datasheet
478Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com