công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS74108J-12 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện GS74108J-12
Giải thích chi tiết về linh kiện  512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

GS74108J-12 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  GS74108J-12 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers GS74108J-12 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers GS74108J-12 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GS74108J-12 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GS74108J-12 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GS74108J-12 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GS74108J-12 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GS74108J-12 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GS74108J-12 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
Rev: 1.06 7/2000
2/12
© 1999, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS74108TP/J
TSOP-II 512K x 8 Pin Configuration
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A4
A3
A2
A1
A0
CE
DQ1
DQ2
VDD
VSS
DQ3
DQ4
WE
NC
A5
A6
A7
A8
OE
DQ8
DQ7
VSS
VDD
DQ6
DQ5
A10
A11
A12
A18
44 pin
400mil TSOP II
19
20
26
25
NC
21
22
NC
NC
24
23
NC
NC
1
2
NC
NC
44
43
NC
NC
A9
A13
A17
A16
A15
A14
Memory Array
Row
Decoder
Column
Decoder
Address
Input
Buffer
Control
I/O Buffer
A0
CE
WE
OE
DQ1
A18
Block Diagram
DQ8


Số phần tương tự - GS74108J-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS74108AGJ-10 GSI-GS74108AGJ-10 Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
GS74108AGJ-10I GSI-GS74108AGJ-10I Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
GS74108AGJ-12 GSI-GS74108AGJ-12 Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
GS74108AGJ-12I GSI-GS74108AGJ-12I Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
GS74108AGJ-8 GSI-GS74108AGJ-8 Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS74108J-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS74108ATP GSI-GS74108ATP Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
GS74117AX GSI-GS74117AX Datasheet
348Kb / 12P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12I GSI-GS74116AGP-12I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116TP GSI-GS74116TP Datasheet
137Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74104TP GSI-GS74104TP Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12 GSI-GS74116AGP-12 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116A GSI-GS74116A Datasheet
433Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74104ATP GSI-GS74104ATP Datasheet
489Kb / 11P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGX-10I GSI-GS74116AGX-10I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS78116B GSI-GS78116B Datasheet
415Kb / 11P
   512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com