công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-W51M bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-W51M
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-W51M bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LA-W51M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-W51M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-W51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-W51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-W51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-W51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-W51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-W51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-W51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
2009-12-16
4
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LR W51M, LA W51M, LY W51M
Kennwerte
Characteristics
(
T
S = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
amber
red
yellow
Wellenlänge des emittierten Lichtes
(typ.)
Wavelength at peak emission
I
F = 400 mA
λ
peak
624
632
597
nm
Dominantwellenlänge
3) Seite 15
(min.)
Dominant wavelength
3) page 15
(typ.)
I
F = 400 mA
(max.)
λ
dom
λ
dom
λ
dom
612
617*
624
620
625
632
583
590
595
nm
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 %
Φ
rel max
(typ.)
Spectral bandwidth at 50 %
Φ
rel max
I
F = 400 mA
Δλ
18
18
18
nm
Abstrahlwinkel bei 50 %
Ι
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
Ι
V
2
ϕ
20
20
20
Grad
deg.
Durchlassspannung
4 Seite 15
(min.)
Forward voltage
4) page 15
(typ.)
I
F = 400 mA
(max.)
V
F
V
F
V
F
2.0
2.2
2.6
2.0
2.2
2.6
2.0
2.3
2.6
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
I
R
I
R
not designed for
reverse operation
Temperaturkoeffizient von
λ
peak
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
peak
I
F = 400 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλpeak
0.14
0.14
0.12
nm/K
Temperaturkoeffizient von
λ
dom
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
dom
I
F = 400 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλdom
0.08
0.08
0.10
nm/K
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
(typ.)
Junction/soldering point
(max.)
R
th JS
R
th JS
6.5
11**
K/W
K/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
**R
th(max) basiert auf statistischen Werten
R
th(max) is based on statistic values


Số phần tương tự - LA-W51M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-W57B OSRAM-LA-W57B Datasheet
263Kb / 15P
   white SMD package, colorless clear resin
LA-W5AM OSRAM-LA-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
   white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LA-W5AP OSRAM-LA-W5AP Datasheet
602Kb / 15P
   black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LA-W5SN OSRAM-LA-W5SN Datasheet
410Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone
More results

Mô tả tương tự - LA-W51M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LRW51M OSRAM-LRW51M Datasheet
400Kb / 15P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with optic
LDW51M OSRAM-LDW51M Datasheet
283Kb / 18P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LRW5KM OSRAM-LRW5KM Datasheet
299Kb / 15P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LD-W51M OSRAM-LD-W51M Datasheet
283Kb / 18P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LD-W5KM OSRAM-LD-W5KM Datasheet
617Kb / 18P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LR-W5KM OSRAM-LR-W5KM Datasheet
299Kb / 15P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LDW5KM OSRAM-LDW5KM Datasheet
617Kb / 18P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SG OSRAM-LB-W5SG Datasheet
623Kb / 16P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SN OSRAM-LD-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com