công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5408270205 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện 5408270205
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMT Chip Inductors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

5408270205 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  5408270205 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 5408270205 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 5408270205 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 5408270205 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 5408270205 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 5408270205 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 5408270205 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation 5408270205 Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Allgemeine Eigenschaften und
technische Informationen zu den
drahtgewickelten SMD-Spulen
Baugröße 0805 / Serie 5408, 5508
General Characteristics and
Technical Information of wire-
wound SMD Inductors
Size 0805 / Series 5408, 5508
Symbol
Symbol
Kernmaterial / Core
Material
Keramik /
Ceramic
Ferrit /
Ferrite
Induktivität
L
2,7 ... 820 nH
680 ... 4700 nH
Inductance
Toleranz
-
2/5/10/20 % 1)
2/5/10/20 % 1)
Tolerance
Minimale Güte
Q
min
20 ... 50
20
Minimum Q-factor
Eigenresonanzfrequenz
f
res , min
> 6000 ... 510 MHz
450 ... 150 MHz
Self resonance frequency
Max. Gleichstromwiderstand
R
DC, max
30 ... 5000 m
500 ... 3800 m
Max. DC resistance
Nennstrom (bez. auf 85 °C)
I
N
1000 ... 75 mA 2)
250 ... 90 mA 2)
Nominal Current (ref. To 85 °C)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich
-
- 55 ... 125° C
permissable operating temperature range
1)
Standard-Toleranzen - engere Toleranzen auf Anfrage
Standard tolerances - tighter tolerances on request
2)
Nennstrom (max) bis 85° C Umgebungstemperatur
maximum rated current at ambient temperature 85° C
Die Baugröße 0805 zeichnet sich durch die Mischung
von kleiner Abmessung und hervorragenden elektrischen
Werten aus und ist in zwei verschiedenen Metallisierungen
erhältlich.
Size 0805 is characterized by the mixture of small dimen-
sions and extraordinary electrical values and is available in
two various metallizations.
- 33 -


Số phần tương tự - 5408270205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
54082702200 SUMIDA-54082702200 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
54082702203 SUMIDA-54082702203 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
54082702205 SUMIDA-54082702205 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
540827022T0 SUMIDA-540827022T0 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
540827022T3 SUMIDA-540827022T3 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
More results

Mô tả tương tự - 5408270205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
5403 SUMIDA-5403 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM453232-R10KL BOURNS-CM453232-R10KL Datasheet
269Kb / 3P
   SMT Chip Inductors
CM45 BOURNS-CM45_11 Datasheet
449Kb / 9P
   SMT Chip Inductors
PM1210-1R0J-RC BOURNS-PM1210-1R0J-RC Datasheet
263Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5406 SUMIDA-5406 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
PM1210 BOURNS-PM1210 Datasheet
267Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5309 SUMIDA-5309 Datasheet
1Mb / 10P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM45 BOURNS-CM45 Datasheet
419Kb / 7P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5308 SUMIDA-5308 Datasheet
1Mb / 5P
   E-Series SMT Chip Inductors
5208 SUMIDA-5208 Datasheet
1Mb / 7P
   E-Series SMT Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com