công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54062703400 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện 54062703400
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMT Chip Inductors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

54062703400 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sumida Corporation

  54062703400 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 54062703400 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 54062703400 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 54062703400 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 54062703400 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 54062703400 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 54062703400 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation 54062703400 Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
E
lektrische Eigenschaften
Baugröße 0603 / Serie 5406
drahtgewickelt
Electrical Characteristics
Size 0603 / Series 5406
wire-wound
GüteQüberFrequenzf
Q-Factorvs.Frequencyf
Spule auf Keramikkörper
InduktivitätLüberFrequenzf
InductanceLvs.Frequencyf
Coil on ceramic body
1
10
100
1000
10000
10
100
1000
10000
f [MHz]
390 nH
120 nH
68nH
33 nH
1.5 nH
0
20
40
60
80
100
120
10
100
1000
10000
f [MHz]
33 nH
120 nH
390 nH
68 nH
1.5 nH
-29-


Số phần tương tự - 54062703400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
54062703400 SUMIDA-54062703400 Datasheet
230Kb / 7P
   0603 (1608) drahtgewickelt (AgPd/Ni/Sn Metallisierung)
54062703400 SUMIDA-54062703400 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Serie SMT Chipinduktivit채ten
More results

Mô tả tương tự - 54062703400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
5403 SUMIDA-5403 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM453232-R10KL BOURNS-CM453232-R10KL Datasheet
269Kb / 3P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5408 SUMIDA-5408 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM45 BOURNS-CM45_11 Datasheet
449Kb / 9P
   SMT Chip Inductors
PM1210-1R0J-RC BOURNS-PM1210-1R0J-RC Datasheet
263Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
PM1210 BOURNS-PM1210 Datasheet
267Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5309 SUMIDA-5309 Datasheet
1Mb / 10P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM45 BOURNS-CM45 Datasheet
419Kb / 7P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5308 SUMIDA-5308 Datasheet
1Mb / 5P
   E-Series SMT Chip Inductors
5208 SUMIDA-5208 Datasheet
1Mb / 7P
   E-Series SMT Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com