công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5408270100 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện 5408270100
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMT Chip Inductors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

5408270100 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sumida Corporation

  5408270100 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Elektrische Eigenschaften
Baugröße 0805 / Serie 5408, 5508
drahtgewickelt
Electrical Characteristics
Size 0805 / Series 5408, 5508
wire-wound
Artikel-Nr.
Order No.
L
Q
min
Q
typ
f
L,Q
f
res,min
R
DC,max
I
N,max
Tol.
[nH]
@ 800 MHz
[MHz]
[MHz]
[mΩ]
[mA]
[%]
5*08 020 *4 **
2,7
20
50
250
6000
30
1000
20
5*08 050 *4 **
5,6
25
60
250
6000
40
900
10/20
5*08 060 *4 **
6,8
30
70
250
5500
50
800
10/20
5*08 080 *4 **
8,2
35
75
250
5000
60
700
20
5*08 100 *4 **
10
40
80
250
4500
60
700
5/10/20
5*08 120 *4 **
12
40
85
250
4000
60
700
5/10/20
5*08 150 *4 **
15
40
85
250
3500
70
670
5/10/20
5*08 180 *4 **
18
45
90
250
3300
70
670
5/10/20
5*08 220 *4 **
22
45
85
250
2600
90
600
5/10/20
5*08 270 *4 **
27
50
90
250
2500
90
600
5/10/20
5*08 330 *4 **
33
45
80
250
2150
120
520
5/10/20
5*08 390 *4 **
39
50
90
250
2050
100
560
5/10/20
5*08 470 *4 **
47
45
85
200
1900
130
500
2/5/10/20
5*08 560 *4 **
56
45
60
200
1700
140
480
2/5/10/20
5*08 680 *4 **
68
45
60
200
1550
190
410
2/5/10/20
5*08 820 *4 **
82
40
60
150
1430
210
390
2/5/10/20
5*08 101 *4 **
100
40
50
150
1310
260
350
2/5/10/20
5*08 121 *4 **
120
40
45
150
1210
440
270
2/5/10/20
5*08 151 *4 **
150
35
40
100
1120
440
270
2/5/10/20
5*08 181 *4 **
180
35
30
100
1030
470
260
2/5/10/20
5*08 221 *4 **
220
35
-
100
950
550
240
2/5/10/20
5*08 271 *4 **
270
35
-
100
870
1000
180
2/5/10/20
5*08 331 *4 **
330
35
-
100
800
1000
180
2/5/10/20
5*08 391 *4 **
390
35
-
100
730
1900
130
2/5/10/20
5*08 471 *4 **
470
35
-
100
660
2400
115
2/5/10/20
5*08 561 *4 **
560
35
-
100
600
3200
100
2/5/10/20
5*98 681 *4 **
680
35
-
100
550
3700
95
5/10
5*98 821 *4 **
820
35
-
100
510
5000
75
5/10
5*08 681 *4 **
680
20
-
25,2
450
500
250
2/5/10/20
5*08 821 *4 **
820
20
-
25,2
400
550
240
2/5/10/20
5*08 102 *4 **
1000
20
-
7,96
350
500
250
2/5/10/20
5*08 122 *4 **
1200
20
-
7,96
300
650
220
2/5/10/20
5*08 152 *4 **
1500
20
-
7,96
250
750
200
2/5/10/20
5*08 182 *4 **
1800
20
-
7,96
250
850
190
2/5/10/20
5*08 222 *4 **
2200
20
-
7.96
200
1700
130
2/5/10/20
5*08 272 *4 **
2700
20
-
7,96
200
2000
120
2/5/10/20
5*08 332 *4 **
3300
20
-
7,96
200
3300
100
2/5/10/20
5*08 392 *4 **
3900
20
-
7.96
150
3600
95
2/5/10/20
5*08 472 *4 **
4700
20
-
7.96
150
3800
90
2/5/10/20
Musterkasten Bestellnummer: 5*08 000 01 00
Bestückt mit je 10 Stück der gängigsten Typen.
Sample Kit Part Number: 5*08 000 01 00
Contains a selection - 10 pcs. each of various types.
- 35 -


Số phần tương tự - 5408270100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
54082701200 SUMIDA-54082701200 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
54082701203 SUMIDA-54082701203 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
54082701205 SUMIDA-54082701205 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
540827012T0 SUMIDA-540827012T0 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
540827012T3 SUMIDA-540827012T3 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
More results

Mô tả tương tự - 5408270100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
5403 SUMIDA-5403 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM453232-R10KL BOURNS-CM453232-R10KL Datasheet
269Kb / 3P
   SMT Chip Inductors
CM45 BOURNS-CM45_11 Datasheet
449Kb / 9P
   SMT Chip Inductors
PM1210-1R0J-RC BOURNS-PM1210-1R0J-RC Datasheet
263Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5406 SUMIDA-5406 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
PM1210 BOURNS-PM1210 Datasheet
267Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5309 SUMIDA-5309 Datasheet
1Mb / 10P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM45 BOURNS-CM45 Datasheet
419Kb / 7P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5308 SUMIDA-5308 Datasheet
1Mb / 5P
   E-Series SMT Chip Inductors
5208 SUMIDA-5208 Datasheet
1Mb / 7P
   E-Series SMT Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com