công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-271 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LD-271
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs Infrared Emitter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-271 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LD-271 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2007-04-04
2
Version 1.0
LD 271, LD 271 H, LD 271 L, LD 271 LH
Ordering Information
Bestellinformation
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
IF= 100 mA, tp= 20 ms
Ie [mW/sr]
LD 271
15 (≥ 10)
Q62703Q0148
LD 271 H
24 (≥ 16)
Q62703Q0256
LD 271 L
15 (≥ 10)
Q62703Q0833
LD 271 LH
24 (≥ 16)
Q62703Q0838
Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Anm:: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 100
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5V
Forward current
Durchlassstrom
IF
130
mA
Surge current
Stoßstrom
(tp ≤ 10 μs, D = 0)
IFSM
3.5
A
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
220
mW
Thermal resistance junction - ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
330
K / W


Số phần tương tự - LD-271

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-270 AXIOMTEK-LD-270 Datasheet
117Kb / 1P
   27 Industrial Open Frame LCD Monitor
LD-270-XYZ AXIOMTEK-LD-270-XYZ Datasheet
117Kb / 1P
   27 Industrial Open Frame LCD Monitor
logo
OSRAM GmbH
LD-274 OSRAM-LD-274 Datasheet
163Kb / 11P
   GaAs Infrared Emitter
More results

Mô tả tương tự - LD-271

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH401 SIEMENS-SFH401 Datasheet
94Kb / 2P
   GaAs INFRARED EMITTER
logo
OSRAM GmbH
LD261 OSRAM-LD261 Datasheet
240Kb / 6P
   GaAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5594A ETC2-OPE5594A Datasheet
110Kb / 2P
   GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
LD-274 OSRAM-LD-274 Datasheet
163Kb / 11P
   GaAs Infrared Emitter
SFH405 OSRAM-SFH405 Datasheet
230Kb / 6P
   GaAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5194 ETC2-OPE5194 Datasheet
193Kb / 2P
   GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
SFH-4110 OSRAM-SFH-4110 Datasheet
178Kb / 10P
   GaAs Infrared Emitter
logo
Siemens Semiconductor G...
LD242 SIEMENS-LD242 Datasheet
39Kb / 5P
   GaAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5294 ETC-OPE5294 Datasheet
191Kb / 2P
   GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
LD274 OSRAM-LD274 Datasheet
181Kb / 11P
   GaAs Infrared Emitter
SFH-400 OSRAM-SFH-400 Datasheet
172Kb / 13P
   GaAs Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com