công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAN8903 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FAN8903
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Window Motor Control IC
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FAN8903 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FAN8903 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FAN8903 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FAN8903 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FAN8903 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FAN8903 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FAN8903 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FAN8903 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FAN8903 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor FAN8903 Datasheet HTML 15Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
FAN8903(KA3903)
11
Power Supply
For the reasons of interference protection and surge immunity, all circuit should be provided with a RC circuit for a current
limitation in the event of overvoltage and for buffering in the event of voltage dips at Vref.
Suggested dimensioning; Rin=180
Ω, Cin=47µF, as shown in the typical applications.
There ia a 18.6V zener diode between VCC and GND.
Load Dump Protection
The load dump protection withstands up to 70V (refer to the typical application-I) with a decay time.
In this case, the power dissipation of the FAN8903 takes please at three parts; VCC, OUT1 and OUT2.
But in the typical application-II, the supply voltage of the relay is limited the internal zener diode voltage.
The power dissipation of the output stage is not on count. So the FAN8903 can withstand up to 100V load dump with
τ=
200ms.
1. REVERSE BATTERY VOLTAGE PROTECTION
In case of the reverse battery, the FAN8903 is modeled with a diode. Due to the external impedance at pin #16, the FAN8903
is protected against reverse battery voltage for one minute (or continuously).


Số phần tương tự - FAN8903

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FAN8902 FAIRCHILD-FAN8902 Datasheet
127Kb / 14P
   DC FAN Motor Controller
More results

Mô tả tương tự - FAN8903

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MCX304 ETC-MCX304 Datasheet
137Kb / 4P
   MOTOR CONTROL IC
logo
Guangdong Youtai Semico...
L9110S UMW-L9110S Datasheet
521Kb / 5P
   Motor control driver IC
logo
International Rectifier
IRMCK341 IRF-IRMCK341_15 Datasheet
642Kb / 36P
   Sensorless Motor Control IC
IRMCK371 IRF-IRMCK371_15 Datasheet
562Kb / 33P
   Sensorless Motor Control IC
IRMCK343 IRF-IRMCK343_15 Datasheet
659Kb / 35P
   Sensorless Motor Control IC
logo
Panasonic Semiconductor
AN8290S PANASONIC-AN8290S Datasheet
545Kb / 5P
   IC for Spindle Motor Control
logo
Renesas Technology Corp
RAJ306000GFT RENESAS-RAJ306000GFT Datasheet
1Mb / 26P
   General purpose Motor control IC
10-Oct/2017
RAJ306001 RENESAS-RAJ306001 Datasheet
640Kb / 27P
   General-Purpose Motor Control IC
Mar 24, 2021
logo
Infineon Technologies A...
IRMCK099 INFINEON-IRMCK099 Datasheet
1Mb / 31P
   iMOTION??motor control IC for single motor drive
Revision 1.0 2014-12-18
logo
Fairchild Semiconductor
KA3050 FAIRCHILD-KA3050 Datasheet
199Kb / 22P
   Camera Motor Drive and Control IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com