công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XZVG54W-8 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SunLED Corporation

tên linh kiện XZVG54W-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNLED [SunLED Corporation]
Trang chủ  http://www.sunled.com
Logo SUNLED - SunLED Corporation

XZVG54W-8 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SunLED Corporation

  XZVG54W-8 Datasheet HTML 1Page - SunLED Corporation XZVG54W-8 Datasheet HTML 2Page - SunLED Corporation XZVG54W-8 Datasheet HTML 3Page - SunLED Corporation XZVG54W-8 Datasheet HTML 4Page - SunLED Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Part Number: XZVG54W-8
2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
Jun 01,2017
XDSB8972 V1-Z Layout: Maggie L.
P. 1/4
Features
● Ideal for indication light on hand held products
● Long life and robust package
● Standard Package: 3,000pcs/ Reel
● MSL (Moisture Sensitivity Level): 3
● RoHS compliant
Absolute Maximum Ratings
(TA=25°C)
Green
(AlGaInP)
Unit
Reverse Voltage
VR
5
V
Forward Current
IF
30
mA
Forward Current (Peak)
1/10 Duty Cycle
0.1ms Pulse Width
iFS
150
mA
Power Dissipation
PD
75
mW
Operating Temperature
TA
-40 ~ +85
°C
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +85
Package Schematics
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.15(0.006") unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.
Green
(AlGaInP)
Unit
Forward Voltage (Typ.)
(IF=20mA)
VF
2.1
V
Forward Voltage (Max.)
(IF=20mA)
VF
2.5
V
Reverse Current (Max.)
(VR=5V)
IR
10
uA
Wavelength of Peak
Emission CIE127-2007* (Typ.)
(IF=20mA)
λP
574*
nm
Wavelength of Dominant
Emission CIE127-2007* (Typ.)
(IF=20mA)
λD
570*
nm
Spectral Line Full Width
At Half-Maximum (Typ.)
(IF=20mA)
λ
20
nm
Capacitance (Typ.)
(VF=0V, f=1MHz)
C
15
pF
Operating Characteristics
(TA=25°C)
Part
Number
Emitting
Color
Emitting
Material
Lens-color
Wavelength
CIE127-2007*
nm
λP
Viewing
Angle
2θ 1/2
min.
typ.
XZVG54W-8
Green
AlGaInP
Water Clear
120*
347*
574*
40°
Luminous Intensity
CIE127-2007*
(IF=20mA)
mcd
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES
A Relative Humidity between 40% and 60% is recommended in
ESD-protected work areas to reduce static build up during assembly
process (Reference JEDEC/JESD625-A and JEDEC/J-STD-033)
*Luminous intensity value and wavelength are in accordance with CIE127-2007 standards.


Số phần tương tự - XZVG54W-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZVG54W-1 SUNLED-XZVG54W-1 Datasheet
239Kb / 4P
   Long life and robust package
More results

Mô tả tương tự - XZVG54W-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
APTD2012LCGCK KINGBRIGHT-APTD2012LCGCK Datasheet
307Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
logo
SunLED Corporation
XZMOK54W-8 SUNLED-XZMOK54W-8 Datasheet
232Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
APHBM2012LVBDSEKJ3C TO-GRACE-APHBM2012LVBDSEKJ3C Datasheet
919Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
logo
Kingbright Corporation
APHBM2012SURKZGKC KINGBRIGHT-APHBM2012SURKZGKC Datasheet
318Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
KP-2012SECK TO-GRACE-KP-2012SECK Datasheet
854Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
APHCM2012ZGCK-F01 TO-GRACE-APHCM2012ZGCK-F01 Datasheet
842Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD CHIP LED LAMP
APT2012LSECK-J4-PRV TO-GRACE-APT2012LSECK-J4-PRV Datasheet
789Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
APT2012SGC TO-GRACE-APT2012SGC Datasheet
794Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
APT2012SURCK TO-GRACE-APT2012SURCK Datasheet
799Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
APTD2012LVBC-D TO-GRACE-APTD2012LVBC-D Datasheet
917Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
KPHBM-2012SURKCGKC TO-GRACE-KPHBM-2012SURKCGKC Datasheet
970Kb / 4P
   2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com