công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SZNUD3160DMT1G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SZNUD3160DMT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Industrial Inductive Load Driver
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SZNUD3160DMT1G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor SZNUD3160DMT1G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
NUD3160, SZNUD3160
www.onsemi.com
5
TYPICAL WAVEFORMS
(TJ = 25°C unless otherwise specified)
Figure 2. Switching Waveforms
Load Dump Pulse Not Suppressed:
Vr = 13.5 V Nominal ±10%
VS = 60 V Nominal ±10%
T = 300 ms Nominal ±10%
tr = 1 − 10 ms ±10%
Figure 3. Load Dump Waveform Definition
VS
tr
90%
10%
T
Vr, Ir
10% of Peak;
Reference = Vr, Ir
Vout
Vin
0 V
VOH
VIH
tr
tf
tPLH
tPHL
50%
90%
50%
10%
VOL


Số phần tương tự - SZNUD3160DMT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SZNUD3160DMT1G ONSEMI-SZNUD3160DMT1G Datasheet
272Kb / 11P
   Industrial Inductive Load Driver
December, 2020 - Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - SZNUD3160DMT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NUD3160 ONSEMI-NUD3160_V01 Datasheet
272Kb / 11P
   Industrial Inductive Load Driver
December, 2020 - Rev. 8
NUD3160 ONSEMI-NUD3160 Datasheet
85Kb / 9P
   Industrial Inductive Load Driver
November, 2005 ??Rev. 2
NUD3124 ONSEMI-NUD3124_05 Datasheet
89Kb / 9P
   Automotive Inductive Load Driver
November, 2005 ??Rev. 10
NUD3124 ONSEMI-NUD3124_16 Datasheet
165Kb / 10P
   Automotive Inductive Load Driver
October, 2016 ??Rev. 13
NUD3124 ONSEMI-NUD3124 Datasheet
80Kb / 10P
   Automotive Inductive Load Driver
June, 2004 ??Rev. 8
SZNUD3124DMT1G ONSEMI-SZNUD3124DMT1G Datasheet
150Kb / 10P
   Automotive Inductive Load Driver
February, 2012 ??Rev. 12
NUD3105D ONSEMI-NUD3105D_06 Datasheet
164Kb / 8P
   Integrated Relay, Inductive Load Driver
March, 2006 ??Rev. 3
NUD3112 ONSEMI-NUD3112_05 Datasheet
75Kb / 7P
   Integrated Relay, Inductive Load Driver
November, 2005 ??Rev. 7
logo
Diodes Incorporated
DRDC3105 DIODES-DRDC3105_15 Datasheet
375Kb / 10P
   INTEGRATED RELAY, INDUCTIVE LOAD DRIVER
logo
ON Semiconductor
NUD3105 ONSEMI-NUD3105_14 Datasheet
96Kb / 10P
   Integrated Relay, Inductive Load Driver
July, 2014 ??Rev. 11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com