công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA16206 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA16206
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~6째 real spot beam. Assembly with holder and installation tape.
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA16206 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Ledil, Inc.

  CA16206 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA16206 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA16206 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA16206 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. CA16206 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc. CA16206 Datasheet HTML 6Page - Ledil, Inc. CA16206 Datasheet HTML 7Page - Ledil, Inc. CA16206 Datasheet HTML 8Page - Ledil, Inc. CA16206 Datasheet HTML 9Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA16206_SURI-RS
PHOTOMETRIC DATA (SIMULATED):
LED
XP-E2
FWHM
5.0°
Efficiency
91 %
Peak intensity
85.000 cd/lm
Required components:
LED
XP-G3
FWHM
7.7°
Efficiency
90 %
Peak intensity
40.500 cd/lm
Required components:
LED
XQ-E
FWHM
5.2°
Efficiency
92 %
Peak intensity
96.100 cd/lm
Required components:
LED
LUXEON MZ
FWHM
10.5°
Efficiency
94 %
Peak intensity
24.300 cd/lm
Required components:
Last update: 11/05/2018
Subject to change without prior notice
7/9
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CA16206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA16202 LEDIL-CA16202 Datasheet
2Mb / 26P
   Gabriella Assembly
CA16203 LEDIL-CA16203 Datasheet
8Mb / 7P
   ~25째 spot beam with holder and installation tape
CA16204 LEDIL-CA16204 Datasheet
11Mb / 9P
   ~35째 spot beam with holder and installation tape
CA16205 LEDIL-CA16205 Datasheet
7Mb / 7P
   ~1240째 oval beam with holder and installation tape
More results

Mô tả tương tự - CA16206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CN16212 LEDIL-CN16212 Datasheet
8Mb / 8P
   ~6째 real spot beam with holder
CA16128 LEDIL-CA16128_18 Datasheet
7Mb / 11P
   ~30째 spot beam beam. Assembly with holder and installation tape.
CA16127 LEDIL-CA16127_18 Datasheet
6Mb / 9P
   ~11째 spot beam beam. Assembly with holder and installation tape.
FA11208 LEDIL-FA11208_18 Datasheet
3Mb / 6P
   ~13째 spot beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12374 LEDIL-CA12374_18 Datasheet
4Mb / 9P
   ~14째 spot beam. Assembly with holder and installation tape.
CA16204 LEDIL-CA16204 Datasheet
11Mb / 9P
   ~35째 spot beam with holder and installation tape
CX15577 LEDIL-CX15577 Datasheet
7Mb / 8P
   ~9째 spot beam with holder and installation tape
CA16203 LEDIL-CA16203 Datasheet
8Mb / 7P
   ~25째 spot beam with holder and installation tape
CA12376 LEDIL-CA12376_18 Datasheet
9Mb / 8P
   ~20째 smooth spot beam. Assembly with holder and installation tape.
FCA15007 LEDIL-FCA15007_18 Datasheet
4Mb / 4P
   ~14째 smooth spot beam. Assembly with black holder and installation tape.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com