công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM1086AKS-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM1086AKS-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Simple Sequencers in 6-Lead SC70
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1086AKS-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1086AKS-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
ADM1085/ADM1086/ADM1087/ADM1088
Rev. 0 | Page 5 of 16
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
ENIN/ENIN
1
GND
2
VIN 3
VCC
6
CEXT
5
ENOUT/ENOUT
4
ADM1085/
ADM1086/
ADM1087/
ADM1088
TOP VIEW
(Not to Scale)
Figure 2. Pin Configuration
Table 4. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
ENIN, ENIN
Enable Input. Controls the status of the enable output. Active high for ADM1085/ADM1086. Active low for
ADM1087/ADM1088.
2
GND
Ground.
3
VIN
Input for the Monitored Voltage Signal. Can be biased via a voltage divider resistor network to customize the
effective input threshold. Can precisely monitor an analog power supply output signal and detect when it has
powered up. The voltage applied at this pin is compared with a 0.6 V on-chip reference. With this reference,
digital signals with various logic-level thresholds can also be detected.
4
ENOUT, ENOUT
Enable Output. Asserted when the voltage at VIN is above VTH_RISING and the time delay has elapsed, provided
that the enable input is asserted. Active high for the ADM1085/ADM1086. Active low for the
ADM1087/ADM1088.
5
CEXT
External Capacitor Pin. The capacitance on this pin determines the time delay on the enable output. The delay
is seen only when the voltage at VIN rises past VTH_RISING, and not when it falls below VTH_FALLING.
6
VCC
Power Supply.


Số phần tương tự - ADM1086AKS-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1086AKS-REEL7 AD-ADM1086AKS-REEL7 Datasheet
299Kb / 16P
   Simple Sequencers in 6-Lead SC7
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADM1086AKS-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1085AKSZ-REEL7 AD-ADM1085AKSZ-REEL7 Datasheet
299Kb / 16P
   Simple Sequencers in 6-Lead SC7
REV. A
ADM6820 AD-ADM6820_15 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
ADM6819 AD-ADM6819_15 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
ADM6819 AD-ADM6819 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
AD7910 AD-AD7910_15 Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
AD7910 AD-AD7910 Datasheet
1Mb / 20P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. B
AD7920 AD-AD7920_15 Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
AD7920BRMZ AD-AD7920BRMZ Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
logo
SG Micro Corp
SGM3167 SGMICRO-SGM3167_15 Datasheet
324Kb / 11P
   Analog Switch in 6-Pin SC70
logo
Analog Devices
ADM6711 AD-ADM6711 Datasheet
155Kb / 8P
   Microprocessor Supervisory Circuit in 4-Lead SC70
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com