công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM1085AKS-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM1085AKS-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Simple Sequencers in 6-Lead SC70
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1085AKS-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1085AKS-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
ADM1085/ADM1086/ADM1087/ADM1088
Rev. 0 | Page 3 of 16
SPECIFICATIONS
VCC = full operating range, TA = −40°C to +125°C, unless otherwise noted.
Table 2.
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions/Comments
SUPPLY
VCC Operating Voltage Range
2.25
3.6
V
VIN Operating Voltage Range
0
22
V
Supply Current
10
15
µA
VIN Rising Threshold, VTH_RISING
0.56
0.6
0.64
V
VCC = 3.3 V
VIN Falling Threshold, VTH_FALLING
0.545
0.585
0.625
V
VCC = 3.3 V
VIN Hysteresis
15
mV
VIN to ENOUT/ENOUT Delay
VIN Rising
35
µs
CEXT floating, C = 20 pF
2
ms
CEXT = 470 pF
VIN Falling
20
µs
VIN = VTH_FALLING to (VTH_FALLING
100 mV)
VIN Leakage Current
170
µA
VIN = 22 V
CEXT Charge Current
125
250
375
nA
Threshold Temperature Coefficient
30
ppm/°C
ENIN/ENIN TO ENOUT/ENOUT Propagation
Delay
0.5
µs
VIN > VTH_RISING
ENIN/ENIN Voltage Low
0.3 VCC − 0.2
V
ENIN/ENIN Voltage High
0.3 VCC + 0.2
V
ENIN/ENIN Leakage Current
170
µA
ENIN/ENIN = 22 V
ENOUT/ENOUT Voltage Low
0.4
V
VIN < VTH_FALLING (ENOUT),
VIN > VTH_RISING (ENOUT),
ISINK = 1.2 mA
ENOUT/ENOUT Voltage High
(ADM1086/ADM1088)
0.8 VCC
V
VIN > VTH_RISING (ENOUT),
VIN < VTH_FALLING (ENOUT),
ISOURCE = 500 µA
ENOUT/ENOUT Open-Drain Output Leakage
Current (ADM1085/ADM1087)
0.4
µA
ENOUT/ENOUT = 22 V


Số phần tương tự - ADM1085AKS-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1085AKS-REEL7 AD-ADM1085AKS-REEL7 Datasheet
299Kb / 16P
   Simple Sequencers in 6-Lead SC7
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADM1085AKS-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1085AKSZ-REEL7 AD-ADM1085AKSZ-REEL7 Datasheet
299Kb / 16P
   Simple Sequencers in 6-Lead SC7
REV. A
ADM6820 AD-ADM6820_15 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
ADM6819 AD-ADM6819_15 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
ADM6819 AD-ADM6819 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
AD7910 AD-AD7910_15 Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
AD7910 AD-AD7910 Datasheet
1Mb / 20P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. B
AD7920 AD-AD7920_15 Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
AD7920BRMZ AD-AD7920BRMZ Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
logo
SG Micro Corp
SGM3167 SGMICRO-SGM3167_15 Datasheet
324Kb / 11P
   Analog Switch in 6-Pin SC70
logo
Analog Devices
ADM6711 AD-ADM6711 Datasheet
155Kb / 8P
   Microprocessor Supervisory Circuit in 4-Lead SC70
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com