công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA13178 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA13178
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~55째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA13178 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ledil, Inc.

  CA13178 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA13178 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA13178 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA13178 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA13178_TINA3-WW
PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):
LED
LUXEON Rebel ES
FWHM
61.0°
Efficiency
91 %
Peak intensity
0.900 cd/lm
Required components:
Last update: 15/05/2018
Subject to change without prior notice
3/4
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CA13178

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA13177 CREE-CA13177 Datasheet
2Mb / 37P
   Rita series
logo
Ledil, Inc.
CA13177 LEDIL-CA13177 Datasheet
5Mb / 9P
   Asymmetric beam for wall washing
CA13179 LEDIL-CA13179 Datasheet
2Mb / 4P
   ~70째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
More results

Mô tả tương tự - CA13178

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA13100 LEDIL-CA13100 Datasheet
2Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
CA13179 LEDIL-CA13179 Datasheet
2Mb / 4P
   ~70째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
FA11211 LEDIL-FA11211_18 Datasheet
2Mb / 5P
   ~50째 wide beam optimized for LUXEON Rebel. Assembly with holder and installation tape.
CA13180 LEDIL-CA13180 Datasheet
2Mb / 4P
   ~60째 x 40째 oval beam optimized for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
FA11212 LEDIL-FA11212_18 Datasheet
3Mb / 5P
   ~13째 spot beam optimized for LUXEON Rebel. Assembly with holder and installation tape.
CA12394 LEDIL-CA12394 Datasheet
2Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
FA12040 LEDIL-FA12040 Datasheet
2Mb / 4P
   ~30째 medium beam designed for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
FA12038 LEDIL-FA12038 Datasheet
2Mb / 4P
   ~13째 spot beam designed for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
FA11210 LEDIL-FA11210_18 Datasheet
3Mb / 5P
   ~30° medium beam optimized for LUXEON Rebel. Assembly with holder and installation tape.
17/05/2018
CA12892 LEDIL-CA12892_18 Datasheet
10Mb / 5P
   ~55째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com