công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA12428 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA12428
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~70째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA12428 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ledil, Inc.

  CA12428 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA12428 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA12428 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA12428 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. CA12428 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc. CA12428 Datasheet HTML 6Page - Ledil, Inc. CA12428 Datasheet HTML 7Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA12428_TINA3-WWW
TINA3-WWW
~70° wide beam. Assembly with holder and
installation tape.
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Dimensions
Ø 16.1 mm
Height
6.9 mm
Fastening
tape, pin
Colour
white
Box size
451 x 241 x 298 mm
Box weight
8.3 kg
Quantity in Box
5750 pcs
ROHS compliant
yes
MATERIAL SPECIFICATIONS:
Component
Type
Material
Colour
TINA3-WWW
Lens
PMMA
clear
TINA3-HLD-PIN-TAPE
Holder
PC
white
TINA-TAPE3
Tape
PU tape
black
Last update: 15/05/2018
Subject to change without prior notice
1/7
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CA12428

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA12426 LEDIL-CA12426 Datasheet
2Mb / 34P
   Tina Assembly
CA12426 LEDIL-CA12426 Datasheet
6Mb / 8P
   ~40째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12426 LEDIL-CA12426_18 Datasheet
6Mb / 8P
   ~40째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12427 LEDIL-CA12427 Datasheet
6Mb / 8P
   ~55째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12429 LEDIL-CA12429 Datasheet
3Mb / 6P
   ~60째 40째 oval beam. Assembly with holder and installation tape.
More results

Mô tả tương tự - CA12428

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA13045 LEDIL-CA13045_18 Datasheet
10Mb / 5P
   ~70째 very wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA15027 LEDIL-CA15027 Datasheet
1Mb / 4P
   ~70째 very wide beam. Assembly with installation tape.
CA13179 LEDIL-CA13179 Datasheet
2Mb / 4P
   ~70째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
FA11826 LEDIL-FA11826_18 Datasheet
3Mb / 8P
   ~70째 wide beam optimized for CREE XP-E. Assembly with holder and installation tape.
CA13043 LEDIL-CA13043_18 Datasheet
10Mb / 5P
   ~40째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12426 LEDIL-CA12426_18 Datasheet
6Mb / 8P
   ~40째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12892 LEDIL-CA12892_18 Datasheet
10Mb / 5P
   ~55째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12427 LEDIL-CA12427 Datasheet
6Mb / 8P
   ~55째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
FA11027 LEDIL-FA11027 Datasheet
1Mb / 5P
   ~60째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12957 LEDIL-CA12957 Datasheet
1Mb / 5P
   ~70째 wide beam. Assembly with 0.2 mm thick installation tape.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com