công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N883B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện 6N883B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hermetically Sealed, High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

6N883B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button 6N883B Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
10
GND
VCC
IF
5 V
VO
D.U.T.
Rm
INPUT
MONITORING
NODE
PULSE
GENERATOR
ZO = 50 Ω
tH = 5 ns
CL*
RL
* CLINCLUDES PROBE AND STRAY WIRING CAPACITANCE.
VO
0.01 µF
BYPASS
Figure 4. Test Circuit for tPHL and tPLH.*
VFF
GND
VCC
II
VCM
510
+5 V
OUTPUT VO
MONITORING
NODE
+–
PULSE GEN.
A
B
D.U.T.
0.01 µF
BYPASS
Figure 7. Test Circuit for Common Mode Transient Immunity
and Typical Waveforms.
Figure 6. Propagation Delay vs.
Temperature.
Figure 5. Propagation Delay, tPHL and
tPLH vs. Pulse Input Current, IFH
.


Số phần tương tự - 6N883B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
6N883B-100 HP-6N883B-100 Datasheet
320Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
6N883B-200 HP-6N883B-200 Datasheet
320Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
6N883B-300 HP-6N883B-300 Datasheet
320Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
6N883B-600 HP-6N883B-600 Datasheet
320Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - 6N883B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
6N134-883B AVAGO-6N134-883B Datasheet
190Kb / 12P
   Hermetically Sealed, High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
HCPL-563K AVAGO-HCPL-563K Datasheet
190Kb / 12P
   Hermetically Sealed, High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
HCPL-5631 AVAGO-HCPL-5631 Datasheet
190Kb / 12P
   Hermetically Sealed, High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
HCPL-6630 AVAGO-HCPL-6630 Datasheet
190Kb / 12P
   Hermetically Sealed, High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
5962-9800101KEC AVAGO-5962-9800101KEC Datasheet
190Kb / 12P
   Hermetically Sealed, High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
6N134 BOARDCOM-6N134 Datasheet
1Mb / 15P
   Hermetically Sealed, High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
ACPL-267XL BOARDCOM-ACPL-267XL Datasheet
939Kb / 14P
   Hermetically Sealed, 3.3V High-Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ACPL-2672L AVAGO-ACPL-2672L Datasheet
147Kb / 11P
   Hermetically Sealed, 3.3V High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-540X HP-HCPL-540X Datasheet
246Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Very High Speed, Logic Gate Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
HCPL-540X BOARDCOM-HCPL-540X Datasheet
1Mb / 16P
   Hermetically Sealed, Very High Speed, Logic Gate Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com