công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11011D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74AC11011D
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74AC11011D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  74AC11011D Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74AC11011D Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11011D Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11011D Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11011D Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
54AC11011, 74AC11011
TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SCAS029A – JULY 1987 – REVISED APRIL 1993
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
2–3
recommended operating conditions
54AC11011
74AC11011
UNIT
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
3
5
5.5
3
5
5.5
V
VCC = 3 V
2.1
2.1
VIH
High-level input voltage
VCC = 4.5 V
3.15
3.15
V
VCC = 5.5 V
3.85
3.85
VCC = 3 V
0.9
0.9
VIL
Low-level input voltage
VCC = 4.5 V
1.35
1.35
V
VCC = 5.5 V
1.65
1.65
VI
Input voltage
0
VCC
0
VCC
V
VO
Output voltage
0
VCC
0
VCC
V
VCC = 3 V
–4
–4
IOH
High-level output current
VCC = 4.5 V
–24
–24
mA
VCC = 5.5 V
–24
–24
VCC = 3 V
12
12
IOL
Low-level output current
VCC = 4.5 V
24
24
mA
VCC = 5.5 V
24
24
∆t/∆v
Input transition rise or fall rate
0
10
0
10
ns/ V
TA
Operating free-air temperature
–55
125
–40
85
°C
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless
otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
TA = 25°C
54AC11011
74AC11011
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
3 V
2.9
2.9
2.9
IOH = – 50 µA
4.5 V
4.4
4.4
4.4
5.5 V
5.4
5.4
5.4
VOH
IOH = – 4 mA
3 V
2.58
2.4
2.48
V
VOH
I24
A
4.5 V
3.94
3.7
3.8
V
IOH = – 24 mA
5.5 V
4.94
4.7
4.8
IOH = – 50 mA†
5.5 V
3.85
IOH = – 75 mA†
5.5 V
3.85
3 V
0.1
0.1
0.1
IOL = 50 µA
4.5 V
0.1
0.1
0.1
5.5 V
0.1
0.1
0.1
VOL
IOL = 12 mA
3 V
0.36
0.5
0.44
V
VOL
IOL =24mA
4.5 V
0.36
0.5
0.44
V
IOL = 24 mA
5.5 V
0.36
0.5
0.44
IOL = 50 mA†
5.5 V
1.65
IOL = 75 mA†
5.5 V
1.65
II
VI = VCC or GND
5.5 V
±0.1
±1
±1
µA
ICC
VI = VCC or GND,
IO = 0
5.5 V
4
80
40
µA
Ci
VI = VCC or GND
5 V
3.5
pF
† Not more than one output should be tested at a time, and the duration of the test should not exceed 10 ms.


Số phần tương tự - 74AC11011D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11011D TI1-74AC11011D Datasheet
82Kb / 5P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
74AC11011DR TI1-74AC11011DR Datasheet
82Kb / 5P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
More results

Mô tả tương tự - 74AC11011D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54LV11A TI-SN54LV11A_08 Datasheet
505Kb / 15P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54LV11A TI-SN54LV11A Datasheet
323Kb / 13P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
54ACT11011 TI-54ACT11011 Datasheet
68Kb / 5P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54AC11 TI-SN54AC11 Datasheet
521Kb / 15P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54HC11 TI-SN54HC11 Datasheet
518Kb / 15P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54LS11 TI-SN54LS11 Datasheet
179Kb / 7P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54HC11 TI1-SN54HC11_15 Datasheet
878Kb / 19P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54F11 TI1-SN54F11_14 Datasheet
778Kb / 16P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN74HC11 TI-SN74HC11_07 Datasheet
665Kb / 17P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54AC11 TI-SN54AC11_07 Datasheet
695Kb / 17P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54ALS11A TI-SN54ALS11A_08 Datasheet
690Kb / 17P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-AND GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com