công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA10611 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA10611
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~45째 x 15째 oval beam optimized for Nichia NS6x83. Assembly with white holder.
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA10611 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ledil, Inc.

  CA10611 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA10611 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA10611 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA10611 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA10611_NIS83-MX-2-O
PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):
LED
MX-6
FWHM
44.0 + 18.0°
Efficiency
%
Peak intensity
cd/lm
Required components:
LED
NS6x83
FWHM
14.0 + 38.0°
Efficiency
%
Peak intensity
3.510 cd/lm
Required components:
Last update: 17/05/2018
Subject to change without prior notice
3/4
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CA10611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA10610 LEDIL-CA10610 Datasheet
2Mb / 4P
   ~11째 spot beam optimized for Nichia NS6x83. Assembly with white holder.
More results

Mô tả tương tự - CA10611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA12125 LEDIL-CA12125 Datasheet
4Mb / 4P
   ~45째 x 15째 oval beam optimized for Nichia NS6x83. Assembly with black holder.
CA13622 LEDIL-CA13622 Datasheet
2Mb / 4P
   ~45째 x 15째 oval beam optimized for Nichia NS6x83. G2 assembly with light, white holder.
FA10340 LEDIL-FA10340 Datasheet
1Mb / 4P
   ~45째 x 15째 oval beam optimized for Nichia NS6x83. Assembly with 13.5 mm high white holder.
FCA10938 LEDIL-FCA10938 Datasheet
1Mb / 3P
   ~45째 x 15째 oval beam optimized for Nichia NJSx036. Assembly with white holder.
CA10596 LEDIL-CA10596 Datasheet
1Mb / 4P
   ~45째 x 15째 oval beam optimized for Nichia NJSx036. Assembly with white holder.
FA11236 LEDIL-FA11236 Datasheet
5Mb / 4P
   ~45째 x 15째 oval beam optimized for Nichia NS9x153. Assembly with black holder.
CA10609 LEDIL-CA10609 Datasheet
2Mb / 4P
   ~15째 smooth spot beam optimized for Nichia NS6x83. Assembly with white holder.
CA13624 LEDIL-CA13624 Datasheet
4Mb / 4P
   ~45째 x 15째 oval beam optimized for Nichia NS6x83. Variant with beam direction rotated 90째.
CA11173 LEDIL-CA11173_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~35째 15째 oval beam optimized for Nichia NS6x83.
FA11151 LEDIL-FA11151 Datasheet
3Mb / 5P
   ~13째 x 45째 oval beam optimized for Nichia NS6x83. Variant with beam direction rotated 90째. Assembly with white holder.
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com