công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN7414D bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN7414D
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN7414D bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button SN7414D Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN7414D Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN7414D Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN7414D Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN7414D Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN7414D Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN7414D Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN7414D Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN7414D Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
SN5414, SN54LS14,
SN7414, SN74LS14
HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SDLS049B – DECEMBER 1983 – REVISED FEBRUARY 2002
8
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS OF ’14 CIRCUITS
Figure 3
–25
–50
–75
1.64
1.62
1.61
1.60
025
50
1.66
1.67
POSITIVE-GOING THRESHOLD VOLTAGE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
1.70
75
100
125
1.65
1.63
TA – Free-Air Temperature – °C
VCC = 5 V
1.68
1.69
Figure 4
–25
–50
–75
0.84
0.82
0.81
0.80
025
50
0.86
0.87
NEGATIVE-GOING THRESHOLD VOLTAGE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
0.90
75
100
125
0.85
0.83
TA – Free-Air Temperature – °C
VCC = 5 V
0.88
0.89
–25
–50
–75
790
770
760
750
025
50
810
820
HYSTERESIS
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
850
75
100
125
800
780
TA – Free-Air Temperature – °C
VCC = 5 V
830
840
Figure 5
† Data for temperatures below 0
°C and above 70°C and supply voltage below 4.75 V and above 5.25 V are applicable for SN5414 only.


Số phần tương tự - SN7414D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN7414D TI-SN7414D Datasheet
801Kb / 25P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN7414D TI-SN7414D Datasheet
960Kb / 27P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN7414D TI1-SN7414D Datasheet
939Kb / 27P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN7414DE4 TI-SN7414DE4 Datasheet
960Kb / 27P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN7414DG4 TI-SN7414DG4 Datasheet
960Kb / 27P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
More results

Mô tả tương tự - SN7414D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54LV14A TI-SN54LV14A Datasheet
647Kb / 16P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LVC14 HITACHI-HD74LVC14 Datasheet
36Kb / 8P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
logo
Renesas Technology Corp
HD74LVC14 RENESAS-HD74LVC14 Datasheet
193Kb / 6P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
logo
Texas Instruments
SN54HC14 TI-SN54HC14 Datasheet
77Kb / 15P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Unisonic Technologies
U74AHC14 UTC-U74AHC14_15 Datasheet
182Kb / 5P
   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC14FH HITACHI-HD74HC14FH Datasheet
44Kb / 8P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
logo
Texas Instruments
SN54LV14 TI-SN54LV14 Datasheet
117Kb / 6P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN54HCT14 TI-SN54HCT14_08 Datasheet
686Kb / 19P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN54HCT14 TI-SN54HCT14_07 Datasheet
562Kb / 20P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Unisonic Technologies
U74LVC14A UTC-U74LVC14A Datasheet
170Kb / 5P
   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC14B RENESAS-RD74LVC14B Datasheet
64Kb / 7P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com