công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA11942 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA11942
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~16째 diffused spot beam optimized for Nichia NCSxx19
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA11942 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ledil, Inc.

  CA11942 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA11942 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA11942 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA11942 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA11942_TINA2-D
PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):
LED
NCSxx19A
FWHM
14.0°
Efficiency
92 %
Peak intensity
7.250 cd/lm
Required components:
Last update: 15/05/2018
Subject to change without prior notice
3/4
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CA11942

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA11929 LEDIL-CA11929 Datasheet
3Mb / 6P
   ~9.6째 spot beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
CA11930 LEDIL-CA11930 Datasheet
3Mb / 6P
   ~14째 diffused spot beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
CA11931 LEDIL-CA11931 Datasheet
3Mb / 6P
   ~25째 medium beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
logo
Cree, Inc
CA11934 CREE-CA11934 Datasheet
1Mb / 31P
   Emily series
logo
Ledil, Inc.
CA11934 LEDIL-CA11934 Datasheet
6Mb / 12P
   ~40째 wide beam 14.74 mm high lens.
More results

Mô tả tương tự - CA11942

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
FA10646 LEDIL-FA10646_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Nichia NS6x83.
CA11172 LEDIL-CA11172_18 Datasheet
3Mb / 6P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Nichia NS6x83
CA11020 LEDIL-CA11020 Datasheet
3Mb / 4P
   ~14째 spot beam optimized for Nichia NCSxx19
CP12818 LEDIL-CP12818 Datasheet
2Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized
CP12671 LEDIL-CP12671 Datasheet
2Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized
FA11234 LEDIL-FA11234 Datasheet
5Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Nichia NS9x153. Assembly with black holder.
CA10608 LEDIL-CA10608 Datasheet
2Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Nichia NS6x83. Assembly with white holder.
CA10593 LEDIL-CA10593 Datasheet
1Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Nichia NJSx036. Assembly with white holder.
FCA10936 LEDIL-FCA10936 Datasheet
1Mb / 3P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Nichia NJSx036. Assembly with white holder.
CA12122 LEDIL-CA12122 Datasheet
4Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Nichia NS6x83. Assembly with black holder.
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com