công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB104V03-A1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LB104V03-A1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Liquid Crystal Display
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

LB104V03-A1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button LB104V03-A1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors LB104V03-A1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors LB104V03-A1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors LB104V03-A1 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors LB104V03-A1 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors LB104V03-A1 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors LB104V03-A1 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors LB104V03-A1 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors LB104V03-A1 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
Product Specification
11 / 24
LB104V03
Liquid Crystal Display
Ver. 1.1
Oct. 10, 2003
3-5. Color Input Data Reference
The brightness of each primary color (red,green and blue) is based on the 6-bit gray scale data input for the
color ; the higher the binary input, the brighter the color. The table below provides a reference for color
versus data input.
Table 6. COLOR DATA REFERENCE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GREEN (00)
GREEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
GREEN (01)
...
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
GREEN (62)
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
GREEN (63)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RED (00)
RED
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
RED (01)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
RED (62)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
RED (63)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLUE (01)
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLUE (62)
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLUE (63)
BLUE (00)
White
Yellow
Magenta
Cyan
Blue
Green
Red
Black
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Basic
Color
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BLUE
MSB
LSB
GREEN
MSB
LSB
RED
MSB
LSB
B5
B4
B3
B2
B1
B0
G5
G4
G3
G2
G1
G0
R5
R4
R3
R2
R1
R0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLUE
Color
Input Color Data


Số phần tương tự - LB104V03-A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gulf Semiconductor
LB10 GULFSEMI-LB10 Datasheet
96Kb / 2P
   SINGLE PHASE GLASS PASSIVATED SURFACE MOUNT FLAT BRIDGE RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 0.6A
logo
MORNSUN Science& Techno...
LB10-10A05 MORNSUN-LB10-10A05 Datasheet
220Kb / 10P
   AC-DC CONVERTER
LB10-10A05 MORNSUN-LB10-10A05 Datasheet
658Kb / 6P
   LB series ---- is a compact size power converter offered by Mornsun.
LB10-10A12 MORNSUN-LB10-10A12 Datasheet
220Kb / 10P
   AC-DC CONVERTER
LB10-10A12 MORNSUN-LB10-10A12 Datasheet
658Kb / 6P
   LB series ---- is a compact size power converter offered by Mornsun.
More results

Mô tả tương tự - LB104V03-A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AZ Displays
ATM0500D5 AZDISPLAYS-ATM0500D5_13 Datasheet
734Kb / 20P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0700L6D AZDISPLAYS-ATM0700L6D Datasheet
918Kb / 22P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0700L6E AZDISPLAYS-ATM0700L6E Datasheet
940Kb / 22P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0800D3 AZDISPLAYS-ATM0800D3_13 Datasheet
1Mb / 24P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LM150X06-A4C3 LG-LM150X06-A4C3 Datasheet
444Kb / 27P
   Liquid Crystal Display
logo
AZ Displays
ATM0700D6A-T AZDISPLAYS-ATM0700D6A-T Datasheet
519Kb / 24P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0700D6B AZDISPLAYS-ATM0700D6B Datasheet
626Kb / 23P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
AGM3224L AZDISPLAYS-AGM3224L Datasheet
1Mb / 17P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0280B15 AZDISPLAYS-ATM0280B15_13 Datasheet
306Kb / 16P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0280B17-T AZDISPLAYS-ATM0280B17-T_14 Datasheet
413Kb / 16P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com