công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD24AN06LA0 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD24AN06LA0
Giải thích chi tiết về linh kiện  N CHANNEL LOGIC LEVEL POWER TRENCH MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD24AN06LA0 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD24AN06LA0 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD24AN06LA0 Rev. A1
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
Figure 1. Normalized Power Dissipation vs
Ambient Temperature
Figure 2. Maximum Continuous Drain Current vs
Case Temperature
Figure 3. Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Figure 4. Peak Current Capability
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
0
0
25
50
75
100
175
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
125
150
0
10
20
30
40
50
25
50
75
100
125
150
175
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
VGS = 10V
VGS = 5V
0.01
0.1
1
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
2
10-5
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (s)
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJC x RθJC + TC
PDM
t1
t2
0.5
0.2
0.1
0.05
0.01
0.02
DUTY CYCLE - DESCENDING ORDER
SINGLE PULSE
100
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
30
400
t, PULSE WIDTH (s)
TC = 25
oC
I = I25
175 - TC
150
FOR TEMPERATURES
ABOVE 25oC DERATE PEAK
CURRENT AS FOLLOWS:
TRANSCONDUCTANCE
MAY LIMIT CURRENT
IN THIS REGION
VGS = 10V
VGS = 5V


Số phần tương tự - FDD24AN06LA0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD24AN06LA0 FAIRCHILD-FDD24AN06LA0_11 Datasheet
861Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 60V, 36A, 24m廓
More results

Mô tả tương tự - FDD24AN06LA0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC6296 FAIRCHILD-FDMC6296 Datasheet
274Kb / 7P
   Single N-Channel Logic-Level Power Trench MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT60N03 ETC-CMT60N03 Datasheet
307Kb / 8P
   N CHANNEL LOGIC LEVEL POWER MOSFET
CMT70N03 ETC1-CMT70N03 Datasheet
208Kb / 4P
   N CHANNEL LOGIC LEVEL POWER MOSFET
CMT60N06 ETC-CMT60N06 Datasheet
277Kb / 8P
   N-CHANNEL Logic Level POWER MOSFET
logo
Champion Microelectroni...
CMT60N03G CHAMP-CMT60N03G Datasheet
219Kb / 5P
   N-CHANNEL Logic Level Power MOSFET
CMT60N06G CHAMP-CMT60N06G Datasheet
478Kb / 7P
   N-CHANNEL Logic Level Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
RFD3055LESM9A FAIRCHILD-RFD3055LESM9A Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel Logic Level Power MOSFET
FDM606P FAIRCHILD-FDM606P Datasheet
146Kb / 6P
   P-Channel 1.8V Logic Level Power Trench MOSFET
FDD6632 FAIRCHILD-FDD6632_04 Datasheet
267Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Trench Power MOSFET 30V, 9A, 70m?
FDD6632 FAIRCHILD-FDD6632 Datasheet
241Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench Power MOSFET 30V, 9A, 90m?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com