công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD914 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện MMBD914
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-speed switching diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

MMBD914 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  MMBD914_17 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMBD914_17 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMBD914_17 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMBD914_17 Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Production specification
High-speed switching diode
MMBD914
C059
www.gmesemi.com
Rev.A
1
FEATURES
Fast switching speed.
Surface mount package ideally suited
for automatic insertion.
For general purpose switching appilications.
High conductance.
SOT-23
APPLICATIONS
High speed switching.
ORDERING INFORMATION
Type No.
Marking
Package Code
MMBD914
5D
SOT-23
MAXIMUM RATING @ Ta=25
℃ unless otherwise specified
Characteristic
Symbol
Limits
Unit
Peak repetitive peak reverse voltage
Working peak reverse voltage
DC Reverse Voltage
VRRM
VRWM
VR
75
V
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage
VRM
100
V
RMS Reverse Voltage
VR(RMS)
53
V
Forward Continuous Current
IFM
300
mA
Non -Repetitive Peak Forward Surge Current
@t=1us
@t=1s
IFSM
2.0
1.0
A
Average Rectified Output Current
IO
200
mA
Power Dissipation
Pd
350
mW
Thermal Resistance Junction to Ambient Air
RθJA
357
℃/W
Operating and Storage Temperature Range
Tj TSTG
-65 to +150
Pb
Lead-free


Số phần tương tự - MMBD914_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
MMBD914-13-F DIODES-MMBD914-13-F Datasheet
127Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Micro Commercial Compon...
MMBD914 MCC-MMBD914_11 Datasheet
172Kb / 3P
   350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
MMBD914 BILIN-MMBD914_13 Datasheet
165Kb / 4P
   High-speed switching diode
logo
Micro Commercial Compon...
MMBD914 MCC-MMBD914_13 Datasheet
200Kb / 3P
   350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
logo
Pan Jit International I...
MMBD914 PANJIT-MMBD914_14 Datasheet
154Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
More results

Mô tả tương tự - MMBD914_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
DAN202FM ROHM-DAN202FM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
DAP202FMFH ROHM-DAP202FMFH Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
BAV70HY ROHM-BAV70HY Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAV99FM ROHM-BAV99FM Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAW56HYFH ROHM-BAW56HYFH Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
DAN202FMFH ROHM-DAN202FMFH Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
DAP222ZM ROHM-DAP222ZM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
1SS400CM ROHM-1SS400CM Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAW56HY ROHM-BAW56HY Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
DAN222ZM ROHM-DAN222ZM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com