công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-H9GP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LD-H9GP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD epoxy package with silicone lens
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-H9GP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LD-H9GP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LD-H9GP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LD-H9GP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LD-H9GP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-H9GP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-H9GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-H9GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-H9GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LD-H9GP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
2017-04-03
6
Version 1.6 (not for new design)
LD H9GP
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: 1U-3-8E
Beispiel: 1U-3-8E
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
Forward Voltage
Durchlassspannung
1U
3
8E
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Số phần tương tự - LD-H9GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LD-001 ROHM-LD-001 Datasheet
55Kb / 2P
   Flat displays
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-057 AXIOMTEK-LD-057 Datasheet
156Kb / 1P
   5.7 Industrial Open Frame LCD Monitor
LD-065 AXIOMTEK-LD-065 Datasheet
187Kb / 1P
   Flexible, low cost and high performance
LD-070 AXIOMTEK-LD-070 Datasheet
152Kb / 1P
   7 Industrial Open Frame LCD Monitor
LD-084 AXIOMTEK-LD-084 Datasheet
198Kb / 1P
   8.4 Industrial Open Frame LCD Monitor
More results

Mô tả tương tự - LD-H9GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
KY-HAVPA1.22 OSRAM-KY-HAVPA1.22 Datasheet
851Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
KRHAVPA1.22-VWAV-DQ OSRAM-KRHAVPA1.22-VWAV-DQ Datasheet
829Kb / 22P
   SMD epoxy package with silicone lens
LYH9GP-HZKY-36-1 OSRAM-LYH9GP-HZKY-36-1 Datasheet
689Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
KTHAVPA1.12-BVCU-DJ18 OSRAM-KTHAVPA1.12-BVCU-DJ18 Datasheet
878Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
LDH9GP-3T2U-35-1 OSRAM-LDH9GP-3T2U-35-1 Datasheet
725Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
LCWH9GP OSRAM-LCWH9GP Datasheet
888Kb / 26P
   SMD epoxy package with silicone lens
LCW-H9GP OSRAM-LCW-H9GP Datasheet
888Kb / 26P
   SMD epoxy package with silicone lens
LUW-H9GP.CE OSRAM-LUW-H9GP.CE Datasheet
729Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
KB-HAVPA1.12 OSRAM-KB-HAVPA1.12 Datasheet
858Kb / 22P
   SMD epoxy package with silicone lens
KBHAVPA1.12-UUVT-FKT1 OSRAM-KBHAVPA1.12-UUVT-FKT1 Datasheet
818Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
LRH9GP-HZKX-1-1 OSRAM-LRH9GP-HZKX-1-1 Datasheet
613Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com