công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-CN5M bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LD-CN5M
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ceramic package with silicone resin with lens
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-CN5M bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LD-CN5M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-CN5M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-CN5M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LD-CN5M Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LD-CN5M Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LD-CN5M Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LD-CN5M Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LD-CN5M Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LD-CN5M Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
Version 1.2
LD CN5M
2015-11-04
11
Package Outline 7) page 20
Maßzeichnung 7) Seite 20
Approximate Weight:
26 mg
Gewicht:
26 mg
Mark:
Cathode
Markierung:
Kathode
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb
SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336
h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]


Số phần tương tự - LD-CN5M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LD-CP7P OSRAM-LD-CP7P Datasheet
485Kb / 17P
   SMT ceramic package with silicon resin with lens
LD-CQ7P OSRAM-LD-CQ7P Datasheet
435Kb / 17P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LD-CQAR OSRAM-LD-CQAR Datasheet
9Mb / 22P
   SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LD-CQDP OSRAM-LD-CQDP Datasheet
1Mb / 23P
   SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
logo
List of Unclassifed Man...
LD-CU3503AF ETC1-LD-CU3503AF Datasheet
39Kb / 1P
   High Power Constant Current LED Driver
More results

Mô tả tương tự - LD-CN5M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LT-CN5M OSRAM-LT-CN5M Datasheet
1Mb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LB-CL7P OSRAM-LB-CL7P Datasheet
578Kb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LY-CN5M OSRAM-LY-CN5M Datasheet
3Mb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LUW-CN5M OSRAM-LUW-CN5M Datasheet
919Kb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LUW-CVBP.CE OSRAM-LUW-CVBP.CE Datasheet
758Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH OSRAM-LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet
419Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LJCKBP-JZKZ-25-1 OSRAM-LJCKBP-JZKZ-25-1 Datasheet
977Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LUWCVBP.CE OSRAM-LUWCVBP.CE Datasheet
758Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LY-CKBP OSRAM-LY-CKBP Datasheet
618Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LTCN5M OSRAM-LTCN5M Datasheet
1Mb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com