công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LD-CN5M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
LD-CN5M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
1 / 21 page 2015-11-04 1 2015-11-04 OSLON SX Datasheet Version 1.2 LD CN5M Features: Besondere Merkmale: • Package: SMD ceramic package with silicone resin with lens • Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit Silikonverguss und Linse • Technology: ThinGaN • Technologie: ThinGaN • Viewing angle at 50 % IV: 60° • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 60° • Color: deep blue (453 nm) • Farbe: deep blue (453 nm) • Corrosion Robustness: Improved corrosion robustness • Korrosionsstabilität: Verbesserte Korrosionsstabilität • Qualifications: The product qualification test plan is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C, Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors. • Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C, „Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors“, getestet. Applications Anwendungen • LCD Backlighting • LCD Beleuchtung • Camera Flash and Video Light • Blitzlicht für Kameras/ Videoleuchte • Backlighting • Hinterleuchtung • Reading Lamps • Leselampen • Decorative Lighting • Dekorative Beleuchtung • Exterior Automotive Lighting • Automobilbeleuchtung außen • Automotive Interior Lighting • Automobilbeleuchtung innen • Signal and Symbol Luminary • Signal- und Symbolleuchten • Dashboard Backlighting • Instrumentenbeleuchtung |
Số phần tương tự - LD-CN5M |
|
Mô tả tương tự - LD-CN5M |