công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-242 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LD-242
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fabricated in a liquid phase epitaxy process
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-242 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LD-242 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LD-242 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LD-242 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LD-242 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LD-242 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-242 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-242 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-242 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-242 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
2007-12-07
4
Version 1.0
LD 242
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Temperature coefficient of Ie or Φe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TCI
-0.55
% / K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TCV
-1.5
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TCλ
0.3
nm / K
Group
Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
Typ Strahlstärke
IF= 100 mA, tp= 20 ms IF= 100 mA, tp= 20 ms IF=1 A, tp=100 µs
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
Ie, typ [mW / sr]
LD 242-2
4
8
50
LD 242-3
6.3
75
LD 242 E7800
1
3.2
Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
LD 242 E7800: An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and
the half angle (diameter of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4.0 mm). This
ensures that solely the radiation in axial direction emitting directly from the chip surface will be evaluated
during measurement of the radiant intensity. Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not
be evaluated. These reflections impair the projection of the chip surface by additional optics (e.g. long-range
light reflection switches). In respect of the application of the component, these reflections are generally
suppressed by apertures as well. This measuring procedure corresponding with the application provides
more useful values. This aperture measurement is denoted by "E 7800" added to the type designation.
Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
LD 242 E7800: Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem
Bauteil (Durchmesser der Lochblende: 1,1 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 4,0 mm).
Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung
bewertet wird, die direkt von der Chipoberfläche austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung
(vagabundierende Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese Reflexionen sind besonders bei
Abbildungen der Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z. B. Lichtschranken großer Reichweite). In
der Anwendung werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden unterdrückt. Durch
dieses der Anwendung entsprechende Messverfahren ergibt sich für die Anwender eine besser verwertbare
Größe. Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag "E 7800", der an die
Typenbezeichnung angehängt ist.
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit


Số phần tương tự - LD-242

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-240 AXIOMTEK-LD-240 Datasheet
133Kb / 1P
   24 Industrial Open Frame LCD Monitor
More results

Mô tả tương tự - LD-242

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
SFH-4811 OSRAM-SFH-4811 Datasheet
177Kb / 13P
   Fabricated in a liquid phase epitaxy process
SFH483 OSRAM-SFH483 Datasheet
159Kb / 10P
   Fabricated in a liquid phase epitaxy process
logo
List of Unclassifed Man...
MXR9150G ETC2-MXR9150G Datasheet
185Kb / 8P
   The MXR9150G/M is a low cost, tri axis accelerometer fabricated on a standard, submicron CMOS process.
M02009 ETC2-M02009 Datasheet
302Kb / 19P
   Low cost IC fabricated in CMOS
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBD2004 HSMC-HMBD2004 Datasheet
19Kb / 2P
   General purpose diodes fabricated in planar tehnology
HMBD2003 HSMC-HMBD2003 Datasheet
19Kb / 2P
   General purpose diodes fabricated in planar technology
logo
SHENZHEN REFOND OPTOELE...
RF-AUS150TS-ED REFOND-RF-AUS150TS-ED Datasheet
1Mb / 21P
   The Colour LED which was fabricated using a amber chipPackage Dimension
RF-BUB190TS-CA-B REFOND-RF-BUB190TS-CA-B Datasheet
1Mb / 21P
   The Colour LED which was fabricated using a blue chipPackage Dimension
RF-GNS150TS-CF REFOND-RF-GNS150TS-CF Datasheet
1Mb / 21P
   The Colour LED which was fabricated using a green chipPackage Dimension
logo
Littelfuse
SP1008 LITTELFUSE-SP1008 Datasheet
1Mb / 4P
   The SP1008 includes back-to-back TVS diodes fabricated in a proprietary silicon avalanche technology to provide...
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com