công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCY-TWTG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LCY-TWTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  white PLCC-2 package, black surface colored diffused silicone resin
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCY-TWTG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCY-TWTG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
Version 1.2
LCY TWTG
2016-11-03
9
Forward Current 7) page 22 , 8) page 22
Durchlassstrom 7) Seite 22 , 8) Seite 22
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 22 , 8) page 22
Relative Lichtstärke 7) Seite 22 , 8) Seite 22
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 7) page 22
Farbortverschiebung 7) Seite 22
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
LCY TWTG
2.3 2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
VF [V]
2
3
4
5
10
20
30
IF [mA]
LCY TWTG
2
5
10
15
20
25
30
IF [mA]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
IV
IV(20mA)
LCY TWTG
2
5
10
15
20
25
30
IF [mA]
-0.004
-0.002
0.000
0.002
0.004
∆Cx
∆Cy
:
Cx
:
Cy


Số phần tương tự - LCY-TWTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
LCY-01019 SHARP-LCY-01019 Datasheet
813Kb / 28P
   Color TFT LCD Module
logo
M-System Co.,Ltd.
LCY-110-B MSYSTEM-LCY-110-B Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-B/Q MSYSTEM-LCY-110-B/Q Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-C MSYSTEM-LCY-110-C Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-C/Q MSYSTEM-LCY-110-C/Q Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
More results

Mô tả tương tự - LCY-TWTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LWTWTG.BB OSRAM-LWTWTG.BB Datasheet
676Kb / 23P
   white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
LW-TWTG.BB OSRAM-LW-TWTG.BB Datasheet
676Kb / 23P
   white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
LWTTSD OSRAM-LWTTSD Datasheet
730Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TVSG.BB OSRAM-LW-TVSG.BB Datasheet
522Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TTSD OSRAM-LW-TTSD Datasheet
730Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-T6SC OSRAM-LW-T6SC Datasheet
793Kb / 23P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LCB-TVSG OSRAM-LCB-TVSG Datasheet
694Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-T6SG OSRAM-LW-T6SG Datasheet
697Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TVSG.CB OSRAM-LW-TVSG.CB Datasheet
724Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LWWW-G6SG OSRAM-LWWW-G6SG Datasheet
527Kb / 20P
   white PLCC-6 package, colored diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com