công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-W5SM bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LB-W5SM
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMD package, colorless clear silicone resin
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-W5SM bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-W5SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-W5SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-W5SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-W5SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-W5SM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-W5SM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-W5SM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-W5SM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LB-W5SM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
LB W5SM
10 Version 1.5 | 2018-02-13
LB W5SM
020406080
100
120
T [°C]
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
IF [A]
:Ts
Max. Permissible Forward Current
I
F = f(T)
10-6 10-5 10-4 10-3 0,01
0,11
10
Pulsetime [s]
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
IF [A]
TS = 125°C
LB W5SM
:D =1.0
:D =0.5
:D =0.2
:D =0.1
:D =0.05
:D =0.02
:D =0.01
:D =0.005
Permissible Pulse Handling Capability
I
F = f(tp); D: Duty cycle
10-6 10-5 10-4 10-3 0,01
0,11
10
Pulsetime [s]
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
IF [A]
TS =0°C ... 115°C
LB W5SM
:D =1.0
:D =0.5
:D =0.2
:D =0.1
:D =0.05
:D =0.02
:D =0.01
:D =0.005
Permissible Pulse Handling Capability
I
F = f(tp); D: Duty cycle


Số phần tương tự - LB-W5SM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LB-W5SG OSRAM-LB-W5SG Datasheet
623Kb / 16P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SN OSRAM-LB-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results

Mô tả tương tự - LB-W5SM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SG OSRAM-LB-W5SG Datasheet
623Kb / 16P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SN OSRAM-LD-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SM OSRAM-LD-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-MTSG OSRAM-LT-MTSG Datasheet
1Mb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LDW5SM-4S4T-35 OSRAM-LDW5SM-4S4T-35 Datasheet
643Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
615Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LR-W5SM OSRAM-LR-W5SM Datasheet
611Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LY-W5SM OSRAM-LY-W5SM Datasheet
645Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-W5SM OSRAM-LT-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com