công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-W5SG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LB-W5SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMD package, colorless clear silicone resin
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-W5SG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-W5SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2009-04-30
2
LB W5SG, LV W5SG, LT W5SG
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB W5SG-DYEZ-35
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen DY, DZ, EX, EY oder EZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W5SG-DYEZ-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4,
oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB W5SG-DYEZ-35 means
that only one group DY, DZ, EX, EY or EZ will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LB W5SG-DYEZ-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation)
.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 16
Luminous
Flux
1) page 16
IF = 350 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 16
Luminous
Intensity
2) page 16
IF = 350 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
!!LB W5SG-DYEZ-35
!!LB W5SG-EXFY-35
blue
5200 ...
11200
7100 ...
15000
2700 (typ.)
3600 (typ.)
Q65110A1470
Q65110A4876
!LV W5SG-GXHX-35
verde
18000 ...
33000
9000 (typ.)
Q65110A1620
!LT W5SG-GZJX-35
true green
24000 ...
52000
13000 (typ.)
Q65110A4504
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-016 - wird durch LV W5SN und LT W5SM oder LT W5AM ersetzt werden.
Obsolete acc. to OS-PD-2008-016 - will be replaced by LV W5SN and LT W5SM or LT W5AM.
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-06-30
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-12-31
!!Abgekündigt nach OS-PD-2009-006 - wird durch LB W5SM ersetzt werden.
Obsolete acc. to OS-PD-2009-006 - will be replaced by LB W5SM
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-11-05
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2010-05-05
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstrom
1) Seite 16
Luminous
Flux
1) page 16
IF = 350 mA
Φ
V (mlm)
Typischer Lichtstrom
2) Seite 16
Typical Luminous
Flux
2) page 16
IF = 500 mA
Φ
V (mlm)
LB W5SG-DYEZ-35
5200 ...
11200
10900
LV W5SG-GXHX-35
18000 ...
33000
34800
LT W5SG-GZJX-35
24000 ...
52000
50400


Số phần tương tự - LB-W5SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LB-W5SM OSRAM-LB-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SN OSRAM-LB-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results

Mô tả tương tự - LB-W5SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SN OSRAM-LD-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SM OSRAM-LD-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-MTSG OSRAM-LT-MTSG Datasheet
1Mb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LDW5SM-4S4T-35 OSRAM-LDW5SM-4S4T-35 Datasheet
643Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
615Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SM OSRAM-LB-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LR-W5SM OSRAM-LR-W5SM Datasheet
611Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LY-W5SM OSRAM-LY-W5SM Datasheet
645Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-W5SM OSRAM-LT-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com