công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-W5SG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LB-W5SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMD package, colorless clear silicone resin
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-W5SG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-W5SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-W5SG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
LB W5SG, LV W5SG, LT W5SG
2009-04-30
9
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (TS)
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
S = 25 °C
*The emitter die exhibits excellent performance
but slight package discoloration occurs at highest
temperatures.The median lifetime depends on the
application
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
S = 85 °C
OHL02093
0
0
20
40
60
80 ˚C 100
mA
F
I
temp. solder point
T
S
S
T
100
200
300
400
500
600
10
P
0.2
10
10
0
-5
10
10
-4
-3
10
-2
-1
0.5
1
IF
A
t
D
0.005
0.01
0.1
0.02
0.05
=
T
D =
P
t
10
10
t
0
p
1 s
2
T
IF
OHL01399
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Exemplarische durchschnittliche
2) Seite 17
Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe
Exemplary median Lifetime
2) page 17
for median Brightness Group
Bedingungen
Conditions
mittlere
Lebensdauer
median
Lifetime
Einheit
Unit
I
F = 250 mA
T
S = 25°C
50.000
Betriebsstunden
operating hours
I
F = 350 mA
T
S = 55°C
10.000 (blue)
20.000 (green)
Betriebsstunden
operating hours
I
F = 500 mA
T
S = 125°C
T
J = 150°C
7.000
*
Betriebsstunden
operating hours
I
F = 500 mA
T
S = 150°C
T
J = 175°C
500
*
Betriebsstunden
operating hours
10
P
0.2
10
10
0
-5
10
10
-4
-3
10
-2
-1
0.5
1
IF
A
t
D
0.005
0.01
0.1
0.02
0.05
=
T
D =
P
t
10
10
t
0
p
1 s
2
T
IF
OHL01470
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


Số phần tương tự - LB-W5SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LB-W5SM OSRAM-LB-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SN OSRAM-LB-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results

Mô tả tương tự - LB-W5SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SN OSRAM-LD-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SM OSRAM-LD-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-MTSG OSRAM-LT-MTSG Datasheet
1Mb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LDW5SM-4S4T-35 OSRAM-LDW5SM-4S4T-35 Datasheet
643Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
615Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SM OSRAM-LB-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LR-W5SM OSRAM-LR-W5SM Datasheet
611Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LY-W5SM OSRAM-LY-W5SM Datasheet
645Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-W5SM OSRAM-LT-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com