công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-CRBP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LB-CRBP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ceramic package with silicone lens
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-CRBP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-CRBP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-CRBP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-CRBP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-CRBP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-CRBP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-CRBP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-CRBP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-CRBP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-CRBP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
2018-03-01
8
Version 1.7
LB CRBP
Forward Current 6) page 20 , 7) page 20
Durchlassstrom 6) Seite 20 , 7) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux 6) page 20 , 7) page 20
Relativer Lichtstrom 6) Seite 20 , 7) Seite 20
ΦVV(350 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Dominant Wavelength 6) page 20
Dominante Wellenlänge 6) Seite 20
Δλdom = f(IF); TS = 25 °C
LB CRBP
2,2
3,7
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
VF [V]
30
200
400
600
800
1000
IF [mA]
: blue
LB CRBP
30
20
0
40
0
60
0
80
0
10
00
IF [mA]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Φ
V
Φ
V(350mA)
: blue
LB CRBP
30
20
0
40
0
60
0
80
0
10
00
IF [mA]
-4
-2
0
2
4
λ
dom [nm]
: blue


Số phần tương tự - LB-CRBP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LB-CL7P OSRAM-LB-CL7P Datasheet
578Kb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LB-CP7P OSRAM-LB-CP7P Datasheet
1Mb / 24P
   SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LB-CPDP OSRAM-LB-CPDP Datasheet
2Mb / 22P
   SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results

Mô tả tương tự - LB-CRBP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LUW-CN7M OSRAM-LUW-CN7M Datasheet
752Kb / 23P
   SMD ceramic package with silicone lens
LCB-CRBP OSRAM-LCB-CRBP Datasheet
1,016Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicone lens
LJ-CKBP OSRAM-LJ-CKBP Datasheet
1,001Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicone lens
LT-CQBP OSRAM-LT-CQBP Datasheet
964Kb / 21P
   SMD ceramic package with silicone lens
LV-CQBP OSRAM-LV-CQBP Datasheet
1,011Kb / 23P
   SMD ceramic package with silicone lens
LUW-CN7N OSRAM-LUW-CN7N Datasheet
746Kb / 23P
   SMD ceramic package with silicone lens
LT-CN5M OSRAM-LT-CN5M Datasheet
1Mb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LB-CL7P OSRAM-LB-CL7P Datasheet
578Kb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LD-CN5M OSRAM-LD-CN5M Datasheet
973Kb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
LY-CN5M OSRAM-LY-CN5M Datasheet
3Mb / 21P
   SMD ceramic package with silicone resin with lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com