công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-H9GP bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-H9GP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD epoxy package with silicone lens
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-H9GP bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-H9GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
Version 1.3
LA H9GP
2017-04-03
11
Package Outline 7) page 20
Maßzeichnung 7) Seite 20
Approximate Weight:
32 mg
Gewicht:
32 mg
Mark:
Cathode
Markierung:
Kathode
ESD information:
LED is protected by ESD device which is
connected in parallel to LED-Chip.
ESD Information:
Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum
Chip geschaltet ist.
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb
SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336
h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]


Số phần tương tự - LA-H9GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-H9PP OSRAM-LA-H9PP Datasheet
747Kb / 22P
   SMD epoxy package
More results

Mô tả tương tự - LA-H9GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
KY-HAVPA1.22 OSRAM-KY-HAVPA1.22 Datasheet
851Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
KRHAVPA1.22-VWAV-DQ OSRAM-KRHAVPA1.22-VWAV-DQ Datasheet
829Kb / 22P
   SMD epoxy package with silicone lens
LYH9GP-HZKY-36-1 OSRAM-LYH9GP-HZKY-36-1 Datasheet
689Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
KTHAVPA1.12-BVCU-DJ18 OSRAM-KTHAVPA1.12-BVCU-DJ18 Datasheet
878Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
LDH9GP-3T2U-35-1 OSRAM-LDH9GP-3T2U-35-1 Datasheet
725Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
LCWH9GP OSRAM-LCWH9GP Datasheet
888Kb / 26P
   SMD epoxy package with silicone lens
LCW-H9GP OSRAM-LCW-H9GP Datasheet
888Kb / 26P
   SMD epoxy package with silicone lens
LUW-H9GP.CE OSRAM-LUW-H9GP.CE Datasheet
729Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
KB-HAVPA1.12 OSRAM-KB-HAVPA1.12 Datasheet
858Kb / 22P
   SMD epoxy package with silicone lens
KBHAVPA1.12-UUVT-FKT1 OSRAM-KBHAVPA1.12-UUVT-FKT1 Datasheet
818Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
LRH9GP-HZKX-1-1 OSRAM-LRH9GP-HZKX-1-1 Datasheet
613Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com