công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-H9GP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-H9GP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD epoxy package with silicone lens
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-H9GP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-H9GP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-H9GP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
Version 1.3
LA H9GP
2017-04-03
9
Relative Forward Voltage 5) page 20
Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 20
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 350 mA
Relative Luminous Flux 5) page 20
Relativer Lichtstrom 5) Seite 20
ΦVV(25 °C) = f(Tj); IF = 350 mA
Dominant Wavelength 5) page 20
Dominante Wellenlänge 5) Seite 20
λdom = f(Tj); IF = 350 mA
-40
-0.15
˚C
Tj
OHL04417
V
F
V
-20
0
20 40 60 80
120
-0.10
-0.05
0
0.05
0.10
0.15
0.25
OHL14419
-40
˚C
j
T
-20
0
20 40 60 80
120
0
V
V (25 ˚C)
Φ
Φ
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.6
OHL04422
-6
∆λ
dom
nm
j
T
-40
20
0
-20
80
60
40
˚C 120
-4
-2
0
2
4
6
8


Số phần tương tự - LA-H9GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-H9PP OSRAM-LA-H9PP Datasheet
747Kb / 22P
   SMD epoxy package
More results

Mô tả tương tự - LA-H9GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
KY-HAVPA1.22 OSRAM-KY-HAVPA1.22 Datasheet
851Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
KRHAVPA1.22-VWAV-DQ OSRAM-KRHAVPA1.22-VWAV-DQ Datasheet
829Kb / 22P
   SMD epoxy package with silicone lens
LYH9GP-HZKY-36-1 OSRAM-LYH9GP-HZKY-36-1 Datasheet
689Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
KTHAVPA1.12-BVCU-DJ18 OSRAM-KTHAVPA1.12-BVCU-DJ18 Datasheet
878Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
LDH9GP-3T2U-35-1 OSRAM-LDH9GP-3T2U-35-1 Datasheet
725Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
LCWH9GP OSRAM-LCWH9GP Datasheet
888Kb / 26P
   SMD epoxy package with silicone lens
LCW-H9GP OSRAM-LCW-H9GP Datasheet
888Kb / 26P
   SMD epoxy package with silicone lens
LUW-H9GP.CE OSRAM-LUW-H9GP.CE Datasheet
729Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
KB-HAVPA1.12 OSRAM-KB-HAVPA1.12 Datasheet
858Kb / 22P
   SMD epoxy package with silicone lens
KBHAVPA1.12-UUVT-FKT1 OSRAM-KBHAVPA1.12-UUVT-FKT1 Datasheet
818Kb / 23P
   SMD epoxy package with silicone lens
LRH9GP-HZKX-1-1 OSRAM-LRH9GP-HZKX-1-1 Datasheet
613Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com