công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-G67F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-G67F
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-6 package, colorless clear resin
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-G67F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-G67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-G67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-G67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-G67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-G67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-G67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-G67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-G67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-G67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-10-30
2
LA G67F
■ LA G67F abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - wird durch LA G6SP ersetzt werden
LA G67F obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - will be replaced by LA G6SP
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LA G67F-CADA-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB oder
DA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA G67F-CADA-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA G67F-CADA-24-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3A, -3B, -4A,
oder -4B enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA G67F-CADA-24-1 means that only one group CA, CB or DA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LA G67F-CADA-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be
shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LA G67F-CADA-24-1 means that only 1 forward voltage group -3A,
-3B, -4A or -4B will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation)
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 140 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 140 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LA G67F-CADA-24-1 amber
2800 …5600
11000 (typ.)
Q65110A1535


Số phần tương tự - LA-G67F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-G6SP OSRAM-LA-G6SP Datasheet
1Mb / 22P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
More results

Mô tả tương tự - LA-G67F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LYG67B OSRAM-LYG67B Datasheet
484Kb / 15P
   white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LY-G67B OSRAM-LY-G67B Datasheet
484Kb / 15P
   white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LST656 OSRAM-LST656 Datasheet
533Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LB-T676 OSRAM-LB-T676 Datasheet
391Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com