công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-CN5M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-CN5M
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ceramic package with silicon resin with lens
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-CN5M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-CN5M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-CN5M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-CN5M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-CN5M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-CN5M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-CN5M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-CN5M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-CN5M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-CN5M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2009-12-01
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LA CN5M; LY CN5M
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA CN5M-FBGB-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -FB,
-GA oder -GB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA CN5M-FBGB-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA CN5M-FBGB-24-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B
oder -5A enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Anm.:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA CN5M-FBGB-24-1 means that only one group -FB, -GA or -GB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA CN5M-FBGB-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4
will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LA CN5M-FBGB-24-1 means that only 1 forward voltage group
-3B, -4A, -4B or -5A will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be
orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2) page 16
I
F = 140 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1) page 16
I
F = 140 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LA CN5M-FBGB-24-1
amber
11.200... 22.400
12.000(typ.)
Q65110A8681
LY CN5M-FAGA-36-1
yellow
14.000... 28.000
15.000(typ.)
Q65110A8680


Số phần tương tự - LA-CN5M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-C9SM OSRAM-LA-C9SM Datasheet
276Kb / 15P
   SMD ceramic package with silicon resin
LA-CP7P OSRAM-LA-CP7P Datasheet
884Kb / 20P
   SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CPDP OSRAM-LA-CPDP Datasheet
1Mb / 23P
   SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results

Mô tả tương tự - LA-CN5M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LACPDP OSRAM-LACPDP Datasheet
416Kb / 20P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCWCPDP.PC OSRAM-LCWCPDP.PC Datasheet
475Kb / 19P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQ7P.CC OSRAM-LCW-CQ7P.CC Datasheet
559Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQAR.PC OSRAM-LCW-CQAR.PC Datasheet
197Kb / 10P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CP7P OSRAM-LUW-CP7P Datasheet
450Kb / 18P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCWCQ7P.CC OSRAM-LCWCQ7P.CC Datasheet
559Kb / 22P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CP7P OSRAM-LCW-CP7P Datasheet
565Kb / 21P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LACP7P OSRAM-LACP7P Datasheet
419Kb / 20P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LDCP7P OSRAM-LDCP7P Datasheet
405Kb / 19P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LHCPDP OSRAM-LHCPDP Datasheet
363Kb / 17P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CPDP OSRAM-LUW-CPDP Datasheet
509Kb / 21P
   SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com