công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6294 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện 1N6294
Giải thích chi tiết về linh kiện  AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

1N6294 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  1N6294 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD 1N6294 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD 1N6294 Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD 1N6294 Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2 of 4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at = 25 °C ambient temperature unless otherwise specified
Breakdown Voltage @ It
Working Peak
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
TYPE
( Note 1 )
Reverse
Reverse Leakage
Reverse
Clamping
Temperature
Voltage
@ VRWM
Current
Voltage @ IRSM
Co-efficient
Unidirectional
VBR (V)
It
VRWM
IR
IRSM
VRSM
of V BR
Axial Lead
Min.
Max.
(mA)
(V)
(
µA)
(A)
(V)
(% /
°C)
1N6267
6.12
7.48
10
5.50
1000
139
10.8
0.057
1N6267A
6.45
7.14
10
5.80
1000
143
10.5
0.057
1N6268
6.75
8.25
10
6.05
500
128
11.7
0.061
1N6268A
7.13
7.88
10
6.40
500
132
11.3
0.061
1N6269
7.38
9.02
10
6.63
200
120
12.5
0.065
1N6269A
7.79
8.61
10
7.02
200
124
12.1
0.065
1N6270
8.19
10.0
1.0
7.37
50
109
13.8
0.068
1N6270A
8.65
9.55
1.0
7.78
50
112
13.4
0.068
1N6271
9.00
11.0
1.0
8.10
10
100
15.0
0.073
1N6271A
9.50
10.5
1.0
8.55
10
103
14.5
0.073
1N6272
9.90
12.1
1.0
8.92
5.0
93.0
16.2
0.075
1N6272A
10.5
11.6
1.0
9.40
5.0
96.0
15.6
0.075
1N6273
10.8
13.2
1.0
9.72
5.0
87.0
17.3
0.078
1N6273A
11.4
12.6
1.0
10.2
5.0
90.0
16.7
0.078
1N6274
11.7
14.3
1.0
10.5
5.0
79.0
19.0
0.081
1N6274A
12.4
13.7
1.0
11.1
5.0
82.0
18.2
0.081
1N6275
13.5
16.5
1.0
12.1
5.0
68.0
22.0
0.084
1N6275A
14.3
15.8
1.0
12.8
5.0
71.0
21.2
0.084
1N6276
14.4
17.6
1.0
12.9
5.0
64.0
23.5
0.086
1N6276A
15.2
16.8
1.0
13.6
5.0
67.0
22.5
0.086
1N6277
16.2
19.8
1.0
14.5
5.0
56.5
26.5
0.088
1N6277A
17.1
18.9
1.0
15.3
5.0
59.5
25.2
0.088
1N6278
18.0
22.0
1.0
16.2
5.0
51.5
29.1
0.090
1N6278A
19.0
21.0
1.0
17.1
5.0
54.0
27.7
0.090
1N6279
19.8
24.2
1.0
17.8
5.0
47.0
31.9
0.092
1N6279A
20.9
23.1
1.0
18.8
5.0
49.0
30.6
0.092
1N6280
21.6
26.4
1.0
19.4
5.0
43.0
34.7
0.094
1N6280A
22.8
25.2
1.0
20.5
5.0
45.0
33.2
0.094
1N6281
24.3
29.7
1.0
21.8
5.0
38.5
39.1
0.096
1N6281A
25.7
28.4
1.0
23.1
5.0
40.0
37.5
0.096
1N6282
27.0
33.0
1.0
24.3
5.0
34.5
43.5
0.097
1N6282A
28.5
31.5
1.0
25.6
5.0
36.0
41.4
0.097
1N6283
29.7
36.3
1.0
26.8
5.0
31.5
47.7
0.098
1N6283A
31.4
34.7
1.0
28.2
5.0
33.0
45.7
0.098
1N6284
32.4
39.6
1.0
29.1
5.0
29.0
52.0
0.099
1N6284A
34.2
37.8
1.0
30.8
5.0
30.0
49.9
0.099
1N6285
35.1
42.9
1.0
31.6
5.0
26.5
56.4
0.100
1N6285A
37.1
41.0
1.0
33.3
5.0
28.0
53.9
0.100
1N6286
38.7
47.3
1.0
34.8
5.0
24.0
61.9
0.101
1N6286A
40.9
45.2
1.0
36.8
5.0
25.3
59.3
0.101
1N6287
42.3
51.7
1.0
38.1
5.0
22.2
67.8
0.101
1N6287A
44.7
49.4
1.0
40.2
5.0
23.2
64.8
0.101
1N6288
45.9
56.1
1.0
41.3
5.0
20.4
73.5
0.102
1N6288A
48.5
53.6
1.0
43.6
5.0
21.4
70.1
0.102
1N6289
50.4
61.6
1.0
45.4
5.0
18.6
80.5
0.103
1N6289A
53.2
58.8
1.0
47.8
5.0
19.5
77.0
0.103
1N6290
55.8
68.2
1.0
50.2
5.0
16.9
89.0
0.104
www.sunmate.tw


Số phần tương tự - 1N6294

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
1N6294 TRSYS-1N6294 Datasheet
251Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
1N6294 VISHAY-1N6294 Datasheet
125Kb / 7P
   TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
logo
First Silicon Co., Ltd
1N6294 FS-1N6294 Datasheet
702Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pluse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
logo
Dc Components
1N6294 DCCOM-1N6294 Datasheet
740Kb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Chongqing Pingwei Enter...
1N6294 CHONGQING-1N6294 Datasheet
62Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - 1N6294

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
5KP190A SUNMATE-5KP190A Datasheet
800Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
P4KE6.8A SUNMATE-P4KE6.8A_V01 Datasheet
1Mb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6302A SUNMATE-1N6302A Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
30KPA28A SUNMATE-30KPA28A Datasheet
524Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
BZW50-5.0 SUNMATE-BZW50-5.0 Datasheet
507Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6303 SUNMATE-1N6303 Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6303A SUNMATE-1N6303A Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6302 SUNMATE-1N6302 Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
5KP5.0A SUNMATE-5KP5.0A_15 Datasheet
940Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
3KE180A SUNMATE-3KE180A Datasheet
427Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com